công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5277IPFPG4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5277IPFPG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5277IPFPG4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5277IPFPG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 33 page
background image
PIN CONFIGURATION
Top View
HTQFP
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
AVDD
IN8
N
IN8
P
AVSS
IN7
N
IN7
P
AVDD
AVSS
IN6
N
IN6
P
AVSS
IN5
N
IN5
P
AVDD
LVSS
RESET
LVSS
LVSS
ADCLK
N
ADCLK
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVDD
IN1
P
IN1
N
AVSS
IN2
P
IN2
N
AVDD
AVSS
IN3
P
IN3
N
AVSS
IN4
P
IN4
N
AVDD
LVSS
PD
LVSS
LVSS
LCLK
P
LCLK
N
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
69
32
33
34
35
36
37
38
39
40
68
67
66
65
64
63
62
61
ADS5277
ADS5277
www.ti.com............................................................................................................................................ SBAS333D – FEBRUARY 2005 – REVISED JANUARY 2009
Copyright © 2005–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): ADS5277


Số phần tương tự - ADS5277IPFPG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5277IPFP TI-ADS5277IPFP Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277IPFPT TI-ADS5277IPFPT Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
More results

Mô tả tương tự - ADS5277IPFPG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI1-ADS5122_13 Datasheet
504Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5277 TI-ADS5277 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277 TI-ADS5277_12 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5237 TI-ADS5237 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Zilog, Inc.
Z8F16800128ZCOG ZILOG-Z8F16800128ZCOG Datasheet
249Kb / 19P
   Optional fast 8-channel, 10-bit Analog-to-Digital Converter
logo
ams AG
AS1539 AMSCO-AS1539 Datasheet
750Kb / 20P
   8/4-Channel, 10-Bit I짼C Analog-to-Digital Converter
AS1539 AMSCO-AS1539_1 Datasheet
746Kb / 20P
   8/4-Channel, 10-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com