công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5122 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5122
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5122 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5122_13 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5122_13 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
ADS5122
10
SBAS272E
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
TA = 25°C, AVDD = DVDD = 1.8V, DRVDD = 3.3V, fIN = –0.5dBFS, Internal Reference, Clock = 65MSPS, and Differential Input Range = 1VPP, unless otherwise noted.
TOP REFERENCE vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–40
–20
0
20
40
60
80
100
1.3485
1.3480
1.3475
1.3470
1.3465
1.3460
1.3455
1.3450
1.3445
1.3440
1.3435
1.3430
BOTTOM REFERENCE vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
0.8240
0.8235
0.8230
0.8225
0.8220
0.8215
0.8210
0.8205
0.8200
0.8195
–40
–20
0
20
40
60
80
100
GAIN ERROR vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
–0.6
–40
–20
0
20
40
60
80
100
Ch-A
Ch-B
Ch-C
Ch-D
Ch-E
Ch-F
Ch-G
Ch-H
ZERO ERROR vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
–1.2
–40
–20
0
20
40
60
80
100
Ch-A
Ch-B
Ch-C
Ch-D
Ch-E
Ch-F
Ch-G
Ch-H


Số phần tương tự - ADS5122_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5122CGHK TI-ADS5122CGHK Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS5122_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5277 TI1-ADS5277_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI1-ADS5121_13 Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI-ADS5121 Datasheet
404Kb / 17P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120 TI1-ADS5120_10 Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5277 TI-ADS5277 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277 TI-ADS5277_12 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5237 TI-ADS5237 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
List of Unclassifed Man...
MP7633 ETC-MP7633 Datasheet
1Mb / 5P
   CMOS 10-BIT MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com