công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC121S101CISD/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC121S101CISD/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC121S101CISD/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC121S101CISD/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
11
ADC121S101, ADC121S101-Q1
www.ti.com
SNAS304H – JANUARY 2006 – REVISED APRIL 2016
Product Folder Links: ADC121S101 ADC121S101-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
TA = 25°C, fSAMPLE = 500 ksps to 1 Msps, fSCLK = 10 MHz to 20 MHz, and fIN = 100 kHz (unless otherwise noted)
Figure 15. Power Consumption
vs Throughput, fSCLK = 20 MHz


Số phần tương tự - ADC121S101CISD/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC121S101CISD/NOPB TI-ADC121S101CISD/NOPB Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC121S101CISD/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC121S101 TI-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADS5401 TI1-ADS5401_16 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   Single 12-Bit 800-Msps Analog-to-Digital Converter
ADS5463 TI-ADS5463 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5522IPAP TI-ADS5522IPAP Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   12-Bit, 80 MSPS Analog-To-Digital Converter
ADC3421 TI1-ADC3421 Datasheet
3Mb / 79P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADS5463 TI-ADS5463_07 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5463-EP TI1-ADS5463-EP Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   12-BIT, 500-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5463-EP TI1-ADS5463-EP_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   12-BIT, 500-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADC34J22 TI1-ADC34J22 Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADS5520IPAP TI1-ADS5520IPAP Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   12-Bit, 125 MSPS Analog-To-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com