công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC121S655 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC121S655
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC121S655 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADC121S655 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC121S655 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
ADC121S655
SNAS402A – MAY 2007 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
VA = 5.0V, VREF = 2.5V, TA = +25°C, fSAMPLE = 500 kSPS, fSCLK = 8 MHz, fIN = 100 kHz unless otherwise stated.
DNL vs. VREF
INL vs. VREF
Figure 14.
Figure 15.
OFFSET ERROR vs. VREF
GAIN ERROR vs. VREF
Figure 16.
Figure 17.
DNL vs. SCLK FREQUENCY
INL vs. SCLK FREQUENCY
Figure 18.
Figure 19.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC121S655


Số phần tương tự - ADC121S655

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC121S655 NSC-ADC121S655 Datasheet
536Kb / 22P
   12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
ADC121S655CIMM NSC-ADC121S655CIMM Datasheet
536Kb / 22P
   12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
ADC121S655CIMMX NSC-ADC121S655CIMMX Datasheet
536Kb / 22P
   12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC121S655

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC121S655 NSC-ADC121S655 Datasheet
536Kb / 22P
   12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
ADC121S625 NSC-ADC121S625 Datasheet
1Mb / 20P
   12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC121S625 TI1-ADC121S625_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling A/D Converter
ADC121S625 TI1-ADC121S625_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   ADC121S625 12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling A/D Converter
ADC121S705 TI1-ADC121S705 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS, Differential Input, Micro Power A/D Converter
ADC128S052 TI1-ADC128S052_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052CIMT TI1-ADC128S052CIMT Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052 TI1-ADC128S052_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S052 NSC-ADC128S052 Datasheet
826Kb / 18P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com