công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC124S101CIMM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC124S101CIMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit A/D Converter
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC124S101CIMM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  ADC124S101CIMM Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC124S101CIMM Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
IN1
IN4
MUX
T/H
SCLK
VA
GND
CS
DIN
DOUT
CONTROL
LOGIC
12-Bit
SUCCESSIVE
APPROXIMATION
ADC
.
.
.
GND
ADC124S101
SNAS283D – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Block Diagram
Figure 2.
PIN DESCRIPTIONS AND EQUIVALENT CIRCUITS
Pin No.
Symbol
Description
ANALOG I/O
4-7
IN1 to IN4
Analog inputs. These signals can range from 0V to VA.
DIGITAL I/O
10
SCLK
Digital clock input. This clock directly controls the conversion and readout processes.
9
DOUT
Digital data output. The output samples are clocked out of this pin on falling edges of the SCLK pin.
Digital data input. The ADC124S101's Control Register is loaded through this pin on rising edges of
8
DIN
the SCLK pin.
Chip select. On the falling edge of CS, a conversion process begins. Conversions continue as long
1
CS
as CS is held low.
POWER SUPPLY
Positive supply pin. This pin should be connected to a quiet +2.7V to +5.25V source and bypassed
2
VA
to GND with a 1 µF capacitor and a 0.1 µF monolithic capacitor located within 1 cm of the power
pin.
3
GND
The ground return for the supply and signals.
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC124S101


Số phần tương tự - ADC124S101CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC124S101CIMM TI-ADC124S101CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC124S101CIMMX TI-ADC124S101CIMMX Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC124S101CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S102 TI1-ADC128S102_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   12-Bit A/D Converter
logo
Maxwell Technologies
7672 MAXWELL-7672 Datasheet
247Kb / 11P
   12-Bit A/D Converter
logo
Analog Devices
AD574A AD-AD574A_17 Datasheet
821Kb / 13P
   12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H90 TI1-ADC78H90 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit A/D Converter
logo
Analog Devices
AD1671 AD-AD1671_17 Datasheet
201Kb / 7P
   12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S051 TI1-ADC124S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   12-Bit A/D Converter
logo
Analog Devices
AD75004 AD-AD75004 Datasheet
102Kb / 4P
   Quad 12-Bit D/A Converter
REV. A
logo
Intersil Corporation
KAD5512P-50 INTERSIL-KAD5512P-50 Datasheet
432Kb / 26P
   12-Bit, 500MSPS A/D Converter
AD7541 INTERSIL-AD7541_02 Datasheet
164Kb / 8P
   12-Bit, Multiplying D/A Converter
logo
List of Unclassifed Man...
KAD5512P-50 ETC2-KAD5512P-50 Datasheet
664Kb / 28P
   12-Bit, 500MSPS A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com