công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11194N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11194N
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11194N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

  74AC11194N Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11194N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
74AC11194
4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
SCAS093 − NOVEMBER 1989 − REVISED APRIL 1993
7
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
LOAD CIRCUIT
Input
(see Note B)
In-Phase
Output
Out-of-Phase
Output
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
PROPAGATION DELAY TIMES
VOH
VOH
VOL
VOL
50% VCC
0 V
0 V
0 V
High-Level
Input
Low-Level
Input
tw
PULSE DURATION
50%
VCC
0 V
0 V
th
tsu
SETUP AND HOLD TIMES
Data
Input
Timing Input
(see Note B)
50% VCC
50% VCC
50% VCC
50%
50%
VCC
VCC
50%
50%
50%
50%
VCC
VCC
50%
50%
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns. For testing
fmax and pulse duration: tr = 1 to 3 ns, tf = 1 to 3 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11194N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11194N TI-74AC11194N Datasheet
128Kb / 8P
[Old version datasheet]   4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
More results

Mô tả tương tự - 74AC11194N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC194 MOTOROLA-MC74AC194 Datasheet
216Kb / 7P
   4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC194 PHILIPS-74HC194 Datasheet
79Kb / 10P
   4-bit bidirectional universal shift register
December 1990
logo
Micro Electronics
MMC40104 MICRO-ELECTRONICS-MMC40104 Datasheet
145Kb / 4P
   4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
74ACT11194 TI1-74ACT11194 Datasheet
578Kb / 55P
[Old version datasheet]   4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT194_CNV PHILIPS-74HC_HCT194_CNV_15 Datasheet
81Kb / 10P
   4-bit bidirectional universal shift register
December 1990
logo
Texas Instruments
74AC11194 TI-74AC11194 Datasheet
128Kb / 8P
[Old version datasheet]   4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74F194 PHILIPS-74F194 Datasheet
89Kb / 10P
   4-bit bidirectional universal shift register
1989 Apr 04
logo
Motorola, Inc
SN54LS194A MOTOROLA-SN54LS194A Datasheet
215Kb / 6P
   4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS194A FAIRCHILD-DM74LS194A Datasheet
68Kb / 6P
   4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC194 NEXPERIA-74HC194 Datasheet
240Kb / 14P
   4-bit bidirectional universal shift register
Rev. 4 - 16 March 2021
logo
Hitachi Semiconductor
HD14194B HITACHI-HD14194B Datasheet
83Kb / 6P
   4-bit Bidirectional Universal Shift Register
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com