công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11174N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11174N
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11174N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  74AC11174N Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11174N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
74AC11174
HEX DTYPE FLIPFLOP WITH CLEAR
SCAS146 − MARCH 1990 − REVISED APRIL 1993
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77001
2−3
recommended operating conditions
MIN
NOM
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
3
5
5.5
V
VCC = 3 V
2.1
VIH
High-level input voltage
VCC = 4.5 V
3.15
V
VIH
High-level input voltage
VCC = 5.5 V
3.85
V
VCC = 3 V
0.9
VIL
Low-level input voltage
VCC = 4.5 V
1.35
V
VIL
Low-level input voltage
VCC = 5.5 V
1.65
V
VI
Input voltage
0
VCC
V
VO
Output voltage
0
VCC
V
VCC = 3 V
−4
IOH
High-level output current
VCC = 4.5 V
−24
mA
IOH
High-level output current
VCC = 5.5 V
−24
mA
VCC = 3 V
12
IOL
Low-level output current
VCC = 4.5 V
24
mA
IOL
Low-level output current
VCC = 5.5 V
24
mA
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
0
10
ns/ V
TA
Operating free-air temperature
−40
85
°C
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
TA = 25
°C
MIN
MAX
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
UNIT
3 V
2.9
2.9
IOH = − 50 µA
4.5 V
4.4
4.4
IOH = − 50 µA
5.5 V
5.4
5.4
VOH
IOH = − 4 mA
3 V
2.58
2.48
V
VOH
IOL = − 24 mA
4.5 V
3.94
3.8
V
IOL = − 24 mA
5.5 V
4.94
4.8
IOH = − 75 mA†
5.5 V
3.85
3 V
0.1
0.1
IOL = 50 µA
4.5 V
0.1
0.1
IOL = 50 µA
5.5 V
0.1
0.1
VOL
IOL = 12 mA
3 V
0.36
0.44
V
VOL
IOL = 24 mA
4.5 V
0.36
0.44
V
IOL = 24 mA
5.5 V
0.36
0.44
IOL = 75 mA†
5.5 V
1.65
II
VI = VCC or GND
5.5 V
±0.1
±1
µA
ICC
VI = VCC or GND,
IO = 0
5.5 V
8
80
µA
Ci
VI = VCC or GND
5 V
4
pF
† Not more than one output should be tested at a time, and the duration of the test should not exceed 10 ms.


Số phần tương tự - 74AC11174N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11174N TI-74AC11174N Datasheet
86Kb / 7P
[Old version datasheet]   HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
More results

Mô tả tương tự - 74AC11174N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74AC174 STMICROELECTRONICS-74AC174_01 Datasheet
257Kb / 11P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F Datasheet
250Kb / 7P
   HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
TC74LVX174F TOSHIBA-TC74LVX174F_07 Datasheet
244Kb / 9P
   Hex D-Type Flip-Flop with Clear
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F_07 Datasheet
233Kb / 10P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
logo
Texas Instruments
SN74F174A TI-SN74F174A Datasheet
69Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC174AP TOSHIBA-TC74HC174AP Datasheet
274Kb / 7P
   HEX D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
STMicroelectronics
74ACT174 STMICROELECTRONICS-74ACT174 Datasheet
86Kb / 10P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
M74HC174 STMICROELECTRONICS-M74HC174 Datasheet
263Kb / 11P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC174F TOSHIBA-TC74AC174F_12 Datasheet
226Kb / 9P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
TC74ACT174F TOSHIBA-TC74ACT174F_12 Datasheet
261Kb / 8P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
logo
STMicroelectronics
74LVQ174 STMICROELECTRONICS-74LVQ174_04 Datasheet
299Kb / 13P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com