công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11158 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11158
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11158 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  74AC11158_10 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11158_10 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11158_10 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11158_10 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11158_10 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11158_10 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
74AC11158
QUADRUPLE 2LINE TO 1LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
SCAS071 − JULY 1989 − REVISED APRIL 1993
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77001
2−4
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
CL = 50 pF,
f = 1 MHz
33
pF
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VOLTAGE WAVEFORMS
LOAD CIRCUIT
Input
(see Note B)
50%
50%
50% VCC
50% VCC
tPHL
tPLH
VCC
Output
VOL
VOH
0 V
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11158_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AC11158D PHILIPS-74AC11158D Datasheet
148Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
74AC11158DW PHILIPS-74AC11158DW Datasheet
148Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
74AC11158DWR PHILIPS-74AC11158DWR Datasheet
148Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
74AC11158N PHILIPS-74AC11158N Datasheet
148Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
More results

Mô tả tương tự - 74AC11158_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC157 FAIRCHILD-74VHC157 Datasheet
70Kb / 7P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54F158A NSC-54F158A Datasheet
147Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC158 HITACHI-HD74AC158 Datasheet
55Kb / 9P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
74F157A FAIRCHILD-74F157A Datasheet
74Kb / 6P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74AC157 ONSEMI-MC74AC157 Datasheet
106Kb / 10P
   Quad 2-Input Multiplexer
January, 2005 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74LV157 PHILIPS-74LV157 Datasheet
117Kb / 12P
   Quad 2-input multiplexer
1998 Apr 30
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC157 HITACHI-HD74AC157 Datasheet
53Kb / 9P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54F157ADM NSC-54F157ADM Datasheet
156Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC157 FAIRCHILD-74VHC157_07 Datasheet
253Kb / 10P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT157 PHILIPS-74HC_HCT157_15 Datasheet
209Kb / 19P
   Quad 2-input multiplexer
Rev. 7-21 January 2015
logo
Texas Instruments
54AC157 TI1-54AC157 Datasheet
140Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com