công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11138DR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện 74AC11138DR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11138DR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  74AC11138DR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11138DR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
74AC11138
3LINE TO 8LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SCAS042B − MAY 1988 − REVISED APRIL 1996
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance per gate
CL = 50 pF,
f = 1 MHz
51
pF
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VOLTAGE WAVEFORMS
LOAD CIRCUIT
Input
(see Note B)
50% VCC
50% VCC
tPHL
tPLH
VCC
Output
VOL
VOH
0 V
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 1 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
50% VCC
50% VCC
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11138DR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11138DR TI-74AC11138DR Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
74AC11138DRG4 TI-74AC11138DRG4 Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
More results

Mô tả tương tự - 74AC11138DR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ACT11238 TI-74ACT11238 Datasheet
96Kb / 7P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LV138AT TI1-SN74LV138AT_15 Datasheet
984Kb / 19P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC138A-Q1 TI1-SN74LVC138A-Q1_15 Datasheet
808Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M74LS138P MITSUBISHI-M74LS138P Datasheet
215Kb / 4P
   3-LINE TO 8-LINE DECODER / DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LVC138A-EP TI1-SN74LVC138A-EP Datasheet
612Kb / 13P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN54HCT138 TI1-SN54HCT138_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138 TI-74AC11138 Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
SN74AHCT138Q-Q1 TI1-SN74AHCT138Q-Q1 Datasheet
275Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74AHCT138-EP TI1-SN74AHCT138-EP Datasheet
463Kb / 11P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LV138AT TI1-SN74LV138AT Datasheet
867Kb / 20P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com