công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11138N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện 74AC11138N
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11138N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button 74AC11138N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments 74AC11138N Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
74AC11138DR
SOIC
D
16
2500
333.2
345.9
28.6
74AC11138NSR
SO
NS
16
2000
367.0
367.0
38.0
74AC11138PWR
TSSOP
PW
16
2000
367.0
367.0
35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
26-Jan-2013
Pack Materials-Page 2


Số phần tương tự - 74AC11138N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11138N TI-74AC11138N Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
74AC11138NSR TI-74AC11138NSR Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
More results

Mô tả tương tự - 74AC11138N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ACT11238 TI-74ACT11238 Datasheet
96Kb / 7P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LV138AT TI1-SN74LV138AT_15 Datasheet
984Kb / 19P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC138A-Q1 TI1-SN74LVC138A-Q1_15 Datasheet
808Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M74LS138P MITSUBISHI-M74LS138P Datasheet
215Kb / 4P
   3-LINE TO 8-LINE DECODER / DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LVC138A-EP TI1-SN74LVC138A-EP Datasheet
612Kb / 13P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN54HCT138 TI1-SN54HCT138_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138 TI-74AC11138 Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
SN74AHCT138Q-Q1 TI1-SN74AHCT138Q-Q1 Datasheet
275Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74AHCT138-EP TI1-SN74AHCT138-EP Datasheet
463Kb / 11P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LV138AT TI1-SN74LV138AT Datasheet
867Kb / 20P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com