công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC121S101 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC121S101
Giải thích chi tiết về linh kiện   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC121S101 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADC121S101 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC121S101 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
ADC081S101
SNAS310D – JANUARY 2006 – REVISED JANUARY 2014
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
TA = +25°C, fSAMPLE = 500 ksps to 1 Msps, fSCLK = 10 MHz to 20 MHz, fIN = 100 kHz unless otherwise stated.
Total Unadjusted Error
SNR
vs
vs
Clock Frequency
Clock Frequency
Figure 10.
Figure 11.
SINAD
THD
vs.
vs.
Clock Frequency
Clock Frequency
Figure 12.
Figure 13.
SFDR
vs.
Spectral Response, VA = 5V
Clock Frequency
fSCLK = 10 MHz
Figure 14.
Figure 15.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC081S101


Số phần tương tự - ADC121S101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC121S101 NSC-ADC121S101 Datasheet
916Kb / 23P
   1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23
ADC121S101 NSC-ADC121S101 Datasheet
621Kb / 13P
   Single Channel, 500 kSPS, 8-Bit A/D Converter
ADC121S101 NSC-ADC121S101 Datasheet
727Kb / 17P
   Single Channel, 0.5 to Msps, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC121S101 TI-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC121S101 TI-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   ADC081S051 Single Channel, 200 to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC121S101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC081S101-MIL TI1-ADC081S101-MIL Datasheet
430Kb / 24P
[Old version datasheet]   Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 8-Bit A/D Converter
ADC121S101 TI-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC101S101 TI1-ADC101S101 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC121S101 NSC-ADC121S101_06 Datasheet
727Kb / 17P
   Single Channel, 0.5 to Msps, 12-Bit A/D Converter
logo
Rohm
BD79104MUF-M ROHM-BD79104MUF-M Datasheet
1Mb / 25P
   Successive Approximation A/D Converter 12 bit, 0.5 MSPS to 1 MSPS, 8-channel, SPI Interface
12.Jan.2023 Rev.001
logo
National Semiconductor ...
ADC088S102 NSC-ADC088S102 Datasheet
830Kb / 17P
   8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 8-Bit A/D Converter
ADC082S101 NSC-ADC082S101 Datasheet
925Kb / 19P
   2 Channel, 1 MSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC121S101 TI1-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter
ADC088S102 TI1-ADC088S102_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC088S102 8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC108S102 NSC-ADC108S102 Datasheet
877Kb / 17P
   8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 10-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com