công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214A-B230LLF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214A-B230LLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifi er Chip Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214A-B230LLF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214A-B230LLF Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214A-B230LLF Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214A-B230LLF Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214A-B230LLF Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions CD214A-B230LLF Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
3312 - 2 mm SMD Trimming Potentiometer
Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.
CD214A-B220 ~ B260 Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
Packaging Information
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
PA
F
E
T
120 °
D2
D
D
1
W1
C
Index Hole
Pin 1
Location
P
0
P
1
W
B
10 pitches (min.)
Direction of Feed
10 pitches (min.)
End
Trailer
Device
Leader
Start
d
The product is dispensed in tape and reel format (see diagram below).
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Item
Symbol
SMA (DO-214AC)
Carrier Width
A
2.90 ± 0.10
(0.114 ± 0.004)
Carrier Length
B
5.59 ± 0.10
(0.220 ± 0.004)
Carrier Depth
C
2.36 ± 0.10
(0.093 ± 0.004)
Sprocket Hole
d
1.55 ± 0.05
(0.061 ± 0.002)
Reel Outside Diameter
D
3.30
(12.992)
Reel Inner Diameter
D1
50.0
(1.969)
MIN.
Feed Hole Diameter
D2
13.0 ± 0.20
(0.512 ± 0.008)
Sprocket Hole Position
E
1.75 ± 0.10
(0.069 ± 0.004)
Punch Hole Position
F
5.50 ± 0.05
(0.217 ± 0.002)
Punch Hole Pitch
P
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Sprocket Hole Pitch
P0
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Embossment Center
P1
2.00 ± 0.05
(0.079 ± 0.002)
Overall Tape Thickness
T
0.30 ± 0.10
(0.012 ± 0.004)
Tape Width
W
12.00 ± 0.20
(0.472 ± 0.008)
Reel Width
W1
18.4
(0.724)
MAX.
Quantity per Reel
--
5,000
REV. 09/15
Devices are packed in accordance with EIA standard RS-481-A
and specifications shown here.


Số phần tương tự - CD214A-B230LLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214A-B20 BOURNS-CD214A-B20 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B20LF BOURNS-CD214A-B20LF Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B220 BOURNS-CD214A-B220 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B220LR BOURNS-CD214A-B220LR Datasheet
468Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B220R BOURNS-CD214A-B220R Datasheet
468Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results

Mô tả tương tự - CD214A-B230LLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NIC-Components Corp.
NSD NIC-NSD Datasheet
347Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifi er Diode
logo
IXYS Corporation
DS75 IXYS-DS75 Datasheet
75Kb / 2P
   Rectifi er Diode Avalanche Diode
DS2 IXYS-DS2 Datasheet
72Kb / 2P
   Rectifi er Diode Avalanche Diode
logo
Microsemi Corporation
APT30DL60B MICROSEMI-APT30DL60B Datasheet
135Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT30DL60BCT MICROSEMI-APT30DL60BCT Datasheet
137Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT75DL60B MICROSEMI-APT75DL60B Datasheet
137Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT150DL60B2 MICROSEMI-APT150DL60B2 Datasheet
134Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT50DL60BCT MICROSEMI-APT50DL60BCT Datasheet
136Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT100DL60B MICROSEMI-APT100DL60B Datasheet
136Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
APT50DL60B MICROSEMI-APT50DL60B Datasheet
140Kb / 4P
   Ultrasoft Recovery Rectifi er Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com