công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS72116ATP-8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS72116ATP-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS72116ATP-8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - GSI Technology

Back Button GS72116ATP-8 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS72116ATP-8 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Rev: 1.04a 10/2002
6/18
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS72116ATP/J/T/U
AC Test Conditions
Power Supply Currents
Parameter
Symbol
Test Conditions
0 to 70°C
–40 to 85°C
7 ns
8 ns
10 ns
12 ns
7 ns
8 ns
10 ns
12 ns
Operating
Supply
Current
IDD (max)
CE
≤ VIL
All other inputs
≥ VIH or ≤ VIL
Min. cycle time
IOUT = 0 mA
145 mA 125 mA 100 mA
85 mA
150 mA
130 mA
105 mA
90 mA
Standby
Current
ISB1
(max)
CE
≥ VIH
All other inputs
≥ VIH or ≤VIL
Min. cycle time
25 mA
20 mA
20 mA
15 mA
30 mA
25 mA
25 mA
20 mA
Standby
Current
ISB2
(max)
CE
≥ VDD – 0.2 V
All other inputs
≥ VDD – 0.2 V or
≤ 0.2 V
5 mA
10 mA
DQ
VT = 1.4 V
50
30pF1
DQ
3.3 V
Output Load 1
Output Load 2
589
434
5pF1
Note:
1. Include scope and jig capacitance.
2. Test conditions as specified with output loading as shown in Fig. 1
unless otherwise noted.
3. Output load 2 for tLZ, tHZ, tOLZ and tOHZ
Parameter
Conditions
Input high level
VIH = 2.4 V
Input low level
VIL = 0.4 V
Input rise time
tr = 1 V/ns
Input fall time
tf = 1 V/ns
Input reference level
1.4 V
Output reference level
1.4 V
Output load
Fig. 1& 2


Số phần tương tự - GS72116ATP-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS72116J-10 GSI-GS72116J-10 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-10I GSI-GS72116J-10I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12 GSI-GS72116J-12 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12I GSI-GS72116J-12I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-15 GSI-GS72116J-15 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS72116ATP-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
logo
Samsung semiconductor
K6F2016R4G SAMSUNG-K6F2016R4G Datasheet
163Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
K6F2016U4G SAMSUNG-K6F2016U4G Datasheet
160Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108ATP ETC1-GS72108ATP Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L163WC2A NANOAMP-N02L163WC2A Datasheet
264Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
logo
GSI Technology
GS72108TP-10 GSI-GS72108TP-10 Datasheet
364Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N02L63W2A ONSEMI-N02L63W2A Datasheet
659Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com