công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA159 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện BA159
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Plastic Rectifiers Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

BA159 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  BA159 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company BA159 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Unit:mm
注: 52编带# 为DO-201AD编带规格
Remark: 52 tape# is DO-201AD taping spec.
4. 编带图形及规格/Taping Specification
R
<1.0
H
 6±1.0
P
 5±0.5
尺寸代号
T
>3.2
>3.2
>3.2
<1.0
<1.0
Z
<1.2
<1.2
<1.2
 6±1.0
 6±1.0
L1-L2
<1.0
<1.2
<1.2
 5±0.5
 10±0.5
W
26 0.0/+1.6
52 -1.0/+2.0
52 -1.0/+2.0
编带尺寸/Tape Dimension
Dimension Code
26/tape
52/tape
52/tape#
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


Số phần tương tự - BA159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Naina Semiconductor ltd...
BA159 NAINA-BA159 Datasheet
107Kb / 2P
   Fast Recovery Diode, 1.0A
logo
Pan Jit International I...
BA159 PANJIT-BA159 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 400 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
HY ELECTRONIC CORP.
BA159 HY-BA159 Datasheet
825Kb / 3P
   Fast Recovery Recitifiers
logo
Microdiode Electronics ...
BA159 CHENDA-BA159 Datasheet
534Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BA159 VISHAY-BA159 Datasheet
71Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
30-Aug-06
More results

Mô tả tương tự - BA159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
BA159 LRC-BA159 Datasheet
352Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Rugao Dachang Electroni...
BA157 DACHANG-BA157 Datasheet
125Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
FR105 LRC-FR105 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A Fast Switching Rectifiers
logo
Rugao Dachang Electroni...
RGP10A DACHANG-RGP10A Datasheet
119Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
UF4001G LRC-UF4001G Datasheet
261Kb / 7P
   Uitra Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Rugao Dachang Electroni...
HER101 DACHANG-HER101 Datasheet
121Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
ERB4402 DACHANG-ERB4402 Datasheet
122Kb / 2P
   Plastic fast Recover Rectifier Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 1.0A
HER101G DACHANG-HER101G Datasheet
171Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Rugao Dachang Electroni...
MPG06A DACHANG-MPG06A Datasheet
118Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com