công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP-150B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

tên linh kiện TP-150B
Giải thích chi tiết về linh kiện  150W Triple Output with PFC Function
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Trang chủ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

TP-150B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  TP-150B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation TP-150B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
T P - 1 5 0 / D R L series
150W Triple Output with PFC Function
WWW.ASTRODYNE.COM
ASTRODYNE USA: 1-800-823-8082
ASTRODYNE PACIFIC: 886-2-26983458
..
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
OVER�TEMPERATURE(OPTION)
AC�CURRENT (Typ.)
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.94/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load
2.5A/115VAC����������1.2A/230VAC
COLD�START
40A/230V
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
5.75�~�6.75V�on�+5V
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
161.6K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*99*50mm�(L*W*H)
0.9Kg;�20pcs/19Kg/1.28CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
150W Triple�Output�with�PFC�Function
�������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������
����������������
Features�:
T P - 1 5 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC�1min.
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
95
5
(TSW1)
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
File�Name:TP-150-SPEC���2005-09-13
INPUT
800ms,�60ms/230VAC
115VAC�at�full�load
800ms,�60ms/
24ms/230VAC
115VAC�at�full�load
24ms/
TP-150A
TP-150B
TP-150C
TP-150D
5V
12V
CH2
CH2
CH2
CH2
-5V
CH3
CH3
CH3
CH3
12V
15V
24V
-12V
-15V
12V
5V
5V
5V
15A
6A
0.6A
5.5A
4.5A
3A
0.6A
0.6A
0.6A
15A
15A
15A
2�~�20A
0.4�~�7A
0�~�1A
0.4�~�7A
0.4�~�6A
0.4�~�4A
0�~�1A
0�~�1A
0�~�1A
2�~�20A
2�~�20A
2�~�20A
150W
148.2W
151.5W
154.2W
100mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V
120mVp-p 100mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
3.0%
8.0%
6.0%
8.0%
+10,-6%
8.0%
6.0%
6.0%
6.0%
3.0%
3.0%
3.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
6.0%
4.0%
6.0%
6.0%
6.0%
4.0%
4.0%
4.0%
3.0%
3.0%
3.0%
75%
77%
77%
78%
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
CH1
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER


Số phần tương tự - TP-150B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Astrodyne Corporation
TP-150B ASTRODYNE-TP-150B Datasheet
304Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
TP-150B MEANWELL-TP-150B Datasheet
286Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
TP-150B RSG-TP-150B Datasheet
128Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
TP-150B MEANWELL-TP-150B Datasheet
294Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
TP-150B TOTAL-POWER-TP-150B Datasheet
296Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
More results

Mô tả tương tự - TP-150B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
TP-150 MEANWELL-TP-150 Datasheet
286Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
TP-150 ASTRODYNE-TP-150 Datasheet
304Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
TP-150 RSG-TP-150 Datasheet
128Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
TP-150 MEANWELL-TP-150_10 Datasheet
294Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
TP150 ASTRODYNE-TP150 Datasheet
305Kb / 4P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
TP-150 TOTAL-POWER-TP-150 Datasheet
296Kb / 2P
   150W Triple Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-150 MEANWELL-RSP-150 Datasheet
146Kb / 2P
   150W Single Output with PFC Function
HSP-150 MEANWELL-HSP-150 Datasheet
89Kb / 2P
   150W Single Output with PFC Function
HRPG-150 MEANWELL-HRPG-150_11 Datasheet
354Kb / 3P
   150W Single Output with PFC Function
QP-150 MEANWELL-QP-150_10 Datasheet
770Kb / 5P
   150W Quad Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com