công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X0405NF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện X0405NF
Giải thích chi tiết về linh kiện  4A SCRS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

X0405NF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  X0405NF Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics X0405NF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics X0405NF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics X0405NF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics X0405NF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
X04 Series
2/5
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj = 25°C, unless otherwise specified)
THERMAL RESISTANCES
PRODUCT SELECTOR
Symbol
Test Conditions
X04xx
Unit
02
05
IGT
VD =12 V
RL =140 Ω
MIN.
_
20
µA
MAX.
200
50
VGT
MAX.
0.8
V
VGD
VD =VDRM RL =3.3 kΩ RGK =1 kΩ
Tj = 125°C
MIN.
0.1
V
VRG
IRG =10 µA
MIN.
8V
IH
IT =50mA
RGK =1kΩ
MAX.
5
mA
IL
IG =1mA
RGK =1kΩ
MIN.
6
mA
dV/dt
VD =67% VDRM RGK =1kΩ
Tj = 110°C
MIN.
10
15
V/µs
VTM
ITM = 8 A
tp= 380µs
Tj = 25°C
MAX.
1.8
V
Vt0
Threshold voltage
Tj = 125°C
MAX.
0.95
V
Rd
Dynamic resistance
Tj = 125°C
MAX.
100
m
IDRM
IRRM
VDRM =VRRM
RGK =1 kΩ
Tj = 25°C
MAX.
5
µA
Tj = 125°C
1
mA
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-l)
Junction to leads (DC)
15
°C/W
Rth(j-a)
Junction to ambient (DC)
100
Part Number
Voltage
Sensitivity
Package
600 V
800 V
X0402MF
X
200 µA
TO202-3
X0402NF
X
200 µA
TO202-3
X0405MF
X
50 µA
TO202-3
X0405NF
X
50 µA
TO202-3


Số phần tương tự - X0405NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
X0405NF STMICROELECTRONICS-X0405NF Datasheet
677Kb / 6P
   SENSITINE GATE SCR
logo
Inchange Semiconductor ...
X0405NF ISC-X0405NF Datasheet
252Kb / 2P
   isc Thyristors
More results

Mô tả tương tự - X0405NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
X0402DE TGS-X0402DE Datasheet
80Kb / 1P
   4A SCRS
logo
STMicroelectronics
TS420 STMICROELECTRONICS-TS420 Datasheet
139Kb / 8P
   4A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TS420-600B KERSEMI-TS420-600B Datasheet
469Kb / 8P
   4A SCRs
logo
Zibo Seno Electronic En...
X0405 ZSELEC-X0405 Datasheet
264Kb / 4P
   4A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX04 JIEJIE-JX04 Datasheet
461Kb / 4P
   4A SENSITIVE SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
4PT NELLSEMI-4PT Datasheet
474Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs, 4A
4PT06AI-S NELLSEMI-4PT06AI-S Datasheet
199Kb / 6P
   Sensitive gate SCRs, 4A
4PT NELLSEMI-4PT_14 Datasheet
475Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs, 4A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com