công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5357B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 1N5357B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W SILICON ZENER DIODES
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

1N5357B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  1N5357B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 1N5357B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 1N5357B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 1N5357B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 1N5357B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image


Số phần tương tự - 1N5357B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
1N5357B FORMOSA-1N5357B Datasheet
948Kb / 4P
   5W Zener Diode 5.1 to 200V
logo
Motorola, Inc
1N5357B MOTOROLA-1N5357B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N5357B LUGUANG-1N5357B Datasheet
3Mb / 5P
   POWER DISSIPATION
logo
ON Semiconductor
1N5357B ONSEMI-1N5357B Datasheet
82Kb / 8P
   5 Watt Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators
May, 2006 ??Rev. 7
logo
Diotec Semiconductor
1N5357B DIOTEC-1N5357B Datasheet
85Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
More results

Mô tả tương tự - 1N5357B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5338B LEIDITECH-1N5338B Datasheet
674Kb / 3P
   5W silicon zener diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5342 JINGHENG-1N5342 Datasheet
69Kb / 2P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5342 JINANJINGHENG-1N5342 Datasheet
281Kb / 3P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5388 JINANJINGHENG-1N5388 Datasheet
281Kb / 3P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
DIYI Electronic Technol...
SMBJ5333A DYELEC-SMBJ5333A Datasheet
1Mb / 4P
   5W Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
Diotech Company.
1N5333B DIOTECH-1N5333B Datasheet
869Kb / 3P
   5W SILICON ZENER DIODE
SMBJ5333B DIOTECH-SMBJ5333B Datasheet
733Kb / 3P
   5W SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
1N5344B DIODES-1N5344B Datasheet
63Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
DS21407 Rev. D-3
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N5344B GXELECTRONICS-1N5344B Datasheet
209Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
1N5333B PJSEMI-1N5333B Datasheet
1Mb / 6P
   5W Zener Doides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com