công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA747CN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UA747CN
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UA747CN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

  UA747CN Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA747CN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
uA747C, uA747M
DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS009A – D971, FEBRUARY 1971 – REVISED OCTOBER 1990
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
7
TYPICAL CHARACTERISTICS
1
f – Frequency – Hz
100
100 M
0
10
100
1 k
10 k 100 k
1 M
10 M
10
20
30
40
50
60
70
80
90
RS = 50 Ω
TA = 25°C
t – Time –
µs
28
2.5
–4
0
0.5
1
1.5
2
0
4
8
12
16
20
24
RL = 2 kΩ
CL = 100 pF
tr
10%
90%
TA = 25°C
OUTPUT VOLTAGE
vs
ELAPSED TIME
COMMON-MODE REJECTION RATIO
vs
FREQUENCY
VCC
± = ± 15 V
VCC
± = ± 15 V
Figure 9
Figure 10
t – Time –
µs
8
90
–8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
–6
–4
–2
0
2
4
6
RL = 2 kΩ
CL = 100 pF
TA = 25°C
Output
Input
VOLTAGE-FOLLOWER
LARGE-SIGNAL PULSE RESPONSE
VCC
± = ± 15 V
Figure 11


Số phần tương tự - UA747CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA747CN TI1-UA747CN Datasheet
317Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA747CNE4 TI1-UA747CNE4 Datasheet
317Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - UA747CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RC4558 TI-RC4558 Datasheet
57Kb / 11P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC1458 TI-MC1458 Datasheet
81Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC1458 TI1-MC1458_14 Datasheet
777Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
PC251 ETC-PC251 Datasheet
106Kb / 2P
   General Purpose Dual Operational Amplifiers
logo
Avic Technology
AV4558 AVICTEK-AV4558 Datasheet
194Kb / 5P
   Dual general purpose operational Amplifiers.
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
UA747C TAOS-UA747C Datasheet
114Kb / 8P
   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
UPC251 ETC-UPC251 Datasheet
778Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
UA747C TI1-UA747C Datasheet
317Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC1458 TI-MC1458_06 Datasheet
296Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL082 STMICROELECTRONICS-TL082_08 Datasheet
337Kb / 17P
   General purpose JFET dual operational amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com