công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMZ68B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
SMZ68B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 3 page SMZ10B ... SMZ200B (2 W, 2%) SMZ10B ... SMZ200B (2 W, 2%) Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage Version 2015-05-13 Dimensions - Maße [mm] Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung 2 W Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung 10...200 V Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF DO-213AB Weight approx. – Gewicht ca. 0.12 g Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle Zener voltage is selected to a tolerance of ~ ±2%. Die Zener-Spannung ist selektiert auf ~ ±2% Toleranz. Maximum ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte SMZ-series Power dissipation Verlustleistung TA = 50°C Ptot 2 W 1) Non repetitive peak power dissipation, t < 1 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 1 ms TA = 25°C PZSM 60 W Max. operating junction temperature – Max. Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS +150°C -50...+175°C Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft RthA <45 K/W 1) Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss RthT <15 K/W Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite 2 1 Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss 2 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 |
Số phần tương tự - SMZ68B |
|
Mô tả tương tự - SMZ68B |