công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD86381_F085 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD86381_F085
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD86381_F085 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD86381_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD86381_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD86381_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD86381_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD86381_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD86381_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
©2016 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD86381_F085 Rev. 1.0
www.fairchildsemi.com
5
Figure 11.
4
567
89
10
0
20
40
60
80
100
120
140
ID = 25A
PULSE DURATION = 250μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TJ = 25oC
TJ = 175oC
RDSON vs. Gate Voltage
Figure 12. Normalized RDSON vs. Junction
Temperature
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
PULSE DURATION = 250μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
ID = 25A
VGS = 10V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE(oC)
Figure 13.
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
VGS = VDS
ID = 250μA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE(oC)
Normalized Gate Threshold Voltage vs.
Temperature
Figure 14.
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
ID = 5mA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs. Junction Temperature
Figure 15.
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
10000
f = 1MHz
VGS = 0V
Crss
Coss
Ciss
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Capacitance vs. Drain to Source
Voltage
Figure 16.
03
69
12
15
0
2
4
6
8
10
VDD = 40V
VDD = 32V
ID = 25A
VDD = 48V
Qg, GATE CHARGE(nC)
Gate Charge vs. Gate to Source
Voltage
Typical Characteristics


Số phần tương tự - FDD86381_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD86381 ISC-FDD86381 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD86381_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com