công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA205-S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LEM

tên linh kiện LA205-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Transducer
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEM [LEM]
Trang chủ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

LA205-S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LEM

  LA205-S_11 Datasheet HTML 1Page - LEM LA205-S_11 Datasheet HTML 2Page - LEM LA205-S_11 Datasheet HTML 3Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.
110126/9
www.lem.com
Page 3/3
Connection
Dimensions LA 205-S (in mm)
Mechanical characteristics
● General tolerance
± 0.5 mm
● Transducer fastening
2 holes Ø 5.5 mm
2 M5 steel screws
Recommended fastening torque 1.2 Nm
● Primary through-hole
22.7 x 17.4 mm
● Connection of secondary
MOLEX 5046 4 pins
tin plated
Remarks
I
S is positive when IP flows in the direction of the arrow.
● Temperature of the primary conductor should not exceed
100°C.
● Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.
● This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.


Số phần tương tự - LA205-S_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LA205-S LEM-LA205-S_02 Datasheet
63Kb / 2P
   Current Transducer
More results

Mô tả tương tự - LA205-S_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
HO50-S LEM-HO50-S Datasheet
1Mb / 14P
   Current Transducer
HO60-P LEM-HO60-P Datasheet
1Mb / 15P
   Current Transducer
HO-NP-0000 LEM-HO-NP-0000 Datasheet
2Mb / 16P
   Current Transducer
HXS20-NP-SP2 LEM-HXS20-NP-SP2 Datasheet
757Kb / 3P
   Current Transducer
LA55-P LEM-LA55-P_09 Datasheet
515Kb / 3P
   Current Transducer
LA150-TP LEM-LA150-TP Datasheet
243Kb / 3P
   Current Transducer
LTS15-NP LEM-LTS15-NP_11 Datasheet
471Kb / 3P
   Current Transducer
HO-NP LEM-HO-NP Datasheet
929Kb / 12P
   Current Transducer
HX03-P LEM-HX03-P_11 Datasheet
432Kb / 3P
   Current Transducer
HAT200-S LEM-HAT200-S_14 Datasheet
403Kb / 3P
   Current Transducer
HAX500-S LEM-HAX500-S_11 Datasheet
640Kb / 3P
   Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com