công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA100-P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LEM

tên linh kiện LA100-P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Transducer
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEM [LEM]
Trang chủ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

LA100-P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LEM

  LA100-P_09 Datasheet HTML 1Page - LEM LA100-P_09 Datasheet HTML 2Page - LEM LA100-P_09 Datasheet HTML 3Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.
www.lem.com
Page 3/3
090615/10
Connection
Dimensions LA 100-P (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)
Top view
Front view
Left view
Mechanical characteristics
General tolerance
± 0.2 mm
Primary through-hole
12.7 x 7 mm
Fastening & Connection of secondary 3 pins
0.63 x 0.56 mm
Recommended PCB hole
0.9 mm
Remarks
I
S is positive when IP flows in the direction of the arrow.
Temperature of the primary conductor should not exceed
100°C.
Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.
In order to achieve the best magnetic coupling, the
primary windings have to be wound over the top edge of
the device.
This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.
Secondary terminals
Terminal + : supply voltage +12 .. 15 V
Terminal - : supply voltage -12 .. 15 V
Terminal M : measure


Số phần tương tự - LA100-P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LA100-P LEM-LA100-P_06 Datasheet
249Kb / 2P
   Current Transducer
More results

Mô tả tương tự - LA100-P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
HO50-S LEM-HO50-S Datasheet
1Mb / 14P
   Current Transducer
HO60-P LEM-HO60-P Datasheet
1Mb / 15P
   Current Transducer
HO-NP-0000 LEM-HO-NP-0000 Datasheet
2Mb / 16P
   Current Transducer
HXS20-NP-SP2 LEM-HXS20-NP-SP2 Datasheet
757Kb / 3P
   Current Transducer
LA55-P LEM-LA55-P_09 Datasheet
515Kb / 3P
   Current Transducer
LA150-TP LEM-LA150-TP Datasheet
243Kb / 3P
   Current Transducer
LTS15-NP LEM-LTS15-NP_11 Datasheet
471Kb / 3P
   Current Transducer
HO-NP LEM-HO-NP Datasheet
929Kb / 12P
   Current Transducer
HX03-P LEM-HX03-P_11 Datasheet
432Kb / 3P
   Current Transducer
HAT200-S LEM-HAT200-S_14 Datasheet
403Kb / 3P
   Current Transducer
HAX500-S LEM-HAX500-S_11 Datasheet
640Kb / 3P
   Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com