công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7906CT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MC7906CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MC7906CT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  MC7906CT Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
MC79XX/MC79XXA/LM79XX
5
Electrical Characteristics (MC7909) (Continued)
(VI = -15V, IO = 500mA, 0
°C ≤TJ ≤ +125°C, CI =2.2µF, CO =1µF, unless otherwise specified.)
Note:
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be taken
into account separately. Pulse testing with low duty is used.
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Output Voltage
VO
TJ = +25
°C
-8.7
-9.0
-9.3
V
IO = 5mA to 1A, PO
≤ 15W
VI = -1.5V to -23V
-8.6
-9.0
-9.4
Line Regulation (Note1)
∆VO
TJ = +25
°C
VI = -11.5V to -26V
-
10
180
mV
VI = -12V to -18V
-
5
90
Load Regulation (Note1)
∆VO
TJ = +25
°C
IO = 5mA to 1.5A
-
12
180
mV
TJ = +25
°C
IO = 250mA to 750mA
-4
90
Quiescent Current
IQ
TJ = +25
°C-
3
6
mA
Quiescent Current Change
∆IQ
IO = 5mA to 1A
-
0.05
0.5
mA
VI = -11.5V to -26V
-
0.1
1
Temperature Coefficient of VD
∆Vo/∆TIO = 5mA
-
-0.6
-
mV/
°C
Output Noise Voltage
VN
f = 10Hz to 100kHz
TA = +25
°C
-
175
-
µV
Ripple Rejection
RR
f = 120Hz
∆VI = 10V
54
60
-
dB
Dropout Voltage
VD
TJ = +25
°C
IO = 1A
-2-
V
Short Circuit Current
ISC
TJ = +25
°C, VI = -35V
-
300
-
mA
Peak Current
IPK
TJ = +25
°C-
2.2
-
A


Số phần tương tự - MC7906CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7906CT ONSEMI-MC7906CT Datasheet
143Kb / 14P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
March, 2004 ??Rev. 12
logo
Motorola, Inc
MC7906CT MOTOROLA-MC7906CT Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Vishay Siliconix
MC7906CT VISHAY-MC7906CT Datasheet
74Kb / 8P
   3-Terminal Fixed Negative Voltage Regulators
11-Jun-02
logo
ON Semiconductor
MC7906CT ONSEMI-MC7906CT Datasheet
157Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 14
logo
Fairchild Semiconductor
MC7906CT FAIRCHILD-MC7906CT Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - MC7906CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7915J TGS-LM7915J_17 Datasheet
330Kb / 1P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC79XX FAIRCHILD-MC79XX_02 Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM79XX UTC-LM79XX_08 Datasheet
218Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_11 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UTCLM79XX UTC-UTCLM79XX Datasheet
70Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
LM79XX UTC-LM79XX_15 Datasheet
238Kb / 8P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79DXXA UTC-79DXXA_V01 Datasheet
329Kb / 9P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_V01 Datasheet
226Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_15 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com