công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST-0402S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Soberton Inc.

tên linh kiện ST-0402S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Buzzer
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOBERTON [Soberton Inc.]
Trang chủ  http://www.soberton.com
Logo SOBERTON - Soberton Inc.

ST-0402S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Soberton Inc.

  ST-0402S Datasheet HTML 1Page - Soberton Inc. ST-0402S Datasheet HTML 2Page - Soberton Inc. ST-0402S Datasheet HTML 3Page - Soberton Inc. ST-0402S Datasheet HTML 4Page - Soberton Inc. ST-0402S Datasheet HTML 5Page - Soberton Inc. ST-0402S Datasheet HTML 6Page - Soberton Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MODEL NUMBER
CUSTOMER
NUMBER
PRODUCT TYPE
REVERSION
DATE
PAGE
ST-0402S
Magnetic Buzzer
A
2015-06-04
1/5
A. SCOPE
This specification applies magnetic buzzer, ST-0402
B. SPECIFICATION
No.
Item
Unit
Specification
Condition
1
Oscillation Frequency
Hz
4000
Vo-p=1/2duty , square wave
2
Operating Voltage
Vo-p
2 ~ 4
3
Rated Voltage
Vo-p
3
4
Current Consumption
mA
MAX. 90
at Rated Voltage
5
Sound Pressure Level
dB
MIN. 70
at 10 cm at Rated Voltage
6
Coil Resistance
Ω
17±3
7
Operating Temperature
-20 ~ +70
8
Storage Temperature
-30 ~ +80
9
Dimension
mm
4.0 x 4.0 x H2.0
See appearance drawing
10
Weight (MAX)
gram
0.1
11
Housing Material
LCP( Black )
12
Leading Pin
Tin Plated Brass(Sn)
See appearance drawing
13
Environmental
Protection Regulation
RoHS
C. APPEARANCE DRAWING
Tol : ± 0.3
Unit: mm
SOUND PORT
PCB Layout


Số phần tương tự - ST-0402S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soberton Inc.
ST-0402S SOBERTON-ST-0402S Datasheet
751Kb / 5P
   Magnetic Buzzer
ST-0402S SOBERTON-ST-0402S_17 Datasheet
751Kb / 5P
   Magnetic Buzzer
More results

Mô tả tương tự - ST-0402S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soberton Inc.
ST-0402T SOBERTON-ST-0402T Datasheet
1Mb / 6P
   Magnetic Buzzer
logo
CUI INC
CSS-J4B20 CUI-CSS-J4B20 Datasheet
427Kb / 5P
   magnetic buzzer
CST-911AP CUI-CST-911AP Datasheet
411Kb / 4P
   magnetic buzzer
CD-1206 CUI-CD-1206 Datasheet
473Kb / 5P
   magnetic buzzer
CSQ-706BP CUI-CSQ-706BP Datasheet
332Kb / 5P
   magnetic buzzer
CEM-1212C CUI-CEM-1212C Datasheet
285Kb / 5P
   magnetic buzzer
CT-1212CL CUI-CT-1212CL Datasheet
413Kb / 5P
   Magnetic buzzer
CSS-73B16K CUI-CSS-73B16K Datasheet
477Kb / 5P
   magnetic buzzer
CST-931RP-A CUI-CST-931RP-A Datasheet
527Kb / 5P
   magnetic buzzer
logo
List of Unclassifed Man...
EMX-7T05SP ETC2-EMX-7T05SP Datasheet
42Kb / 1P
   MAGNETIC BUZZER
logo
CUI INC
CSS-0575A CUI-CSS-0575A Datasheet
391Kb / 5P
   MAGNETIC BUZZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com