công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-5-T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện SS-5-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Subminiature Basic Switch
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

SS-5-T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Omron Electronics LLC

  SS-5-T Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC SS-5-T Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
SS
Subminiature Basic Switch
S
S
• Application examples provided in this document are for reference only. In actual applications, confirm equipment functions and safety before using the product.
• Consult your OMRON representative before using the product under conditions which are not described in the manual or applying the product to nuclear control systems, railroad
systems, aviation systems, vehicles, combustion systems, medical equipment, amusement machines, safety equipment, and other systems or equipment that may have a serious
influence on lives and property if used improperly. Make sure that the ratings and performance characteristics of the product provide a margin of safety for the system or
equipment, and be sure to provide the system or equipment with double safety mechanisms.
OMRON Corporation
ELECTRONIC AND MECHANICAL COMPONENTS COMPANY
Contact: www.omron.com/ecb
Cat. No.B032-E1-13
0812(0207)(O)
Note: Do not use this document to operate the Unit.


Số phần tương tự - SS-5-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
SS-5-1-25A-AP EATON-SS-5-1-25A-AP Datasheet
801Kb / 7P
   250 V Subminiature, radial leaded, time-delay fuses
SS-5-1-25A-BK EATON-SS-5-1-25A-BK Datasheet
801Kb / 7P
   250 V Subminiature, radial leaded, time-delay fuses
SS-5-1-25A-BK2 EATON-SS-5-1-25A-BK2 Datasheet
801Kb / 7P
   250 V Subminiature, radial leaded, time-delay fuses
SS-5-1-6A-AP EATON-SS-5-1-6A-AP Datasheet
801Kb / 7P
   250 V Subminiature, radial leaded, time-delay fuses
SS-5-1-6A-BK EATON-SS-5-1-6A-BK Datasheet
801Kb / 7P
   250 V Subminiature, radial leaded, time-delay fuses
More results

Mô tả tương tự - SS-5-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Omron Electronics LLC
SSG OMRON-SSG Datasheet
765Kb / 10P
   Subminiature Basic Switch
SS-P OMRON-SS-P Datasheet
480Kb / 8P
   Subminiature Basic Switch
D2MQ OMRON-D2MQ Datasheet
72Kb / 4P
   Subminiature Basic Switch
D2LS OMRON-D2LS Datasheet
450Kb / 3P
   Ultra Subminiature Basic Switch
D2SW-P OMRON-D2SW-P Datasheet
408Kb / 8P
   Sealed Subminiature Basic Switch
D2FS OMRON-D2FS Datasheet
301Kb / 4P
   Ultra Subminiature Basic Switch
J-7-V3 OMRON-J-7-V3 Datasheet
221Kb / 8P
   Ultra Subminiature Basic Switch
D2QW OMRON-D2QW Datasheet
457Kb / 6P
   Sealed Ultra Subminiature Basic Switch
D2AW OMRON-D2AW Datasheet
383Kb / 8P
   Sealed Ultra Subminiature Basic Switch
D2FD-2L0-1H OMRON-D2FD-2L0-1H Datasheet
352Kb / 5P
   Dust Proof Ultra Subminiature Basic Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com