công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2221A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Silicon Touch Technology Inc.

tên linh kiện ST2221A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V CMOS Compatible Input
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITI [Silicon Touch Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.siti.com.tw
Logo SITI - Silicon Touch Technology Inc.

ST2221A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Silicon Touch Technology Inc.

Back Button ST2221A Datasheet HTML 6Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 7Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 8Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 9Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 10Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 11Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 12Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 13Page - Silicon Touch Technology Inc. ST2221A Datasheet HTML 14Page - Silicon Touch Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
點晶科技股份有限公司
SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC
.
ST2221A
8-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVERS
Version:A.036
Page: 9
Iout - Duty Cycle (SOP)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Duty Cycle (%)
Iout - Duty Cycle (SSOP)
0
20
40
60
80
100
0
2040
6080
100
Duty Cycle (%)
Iout - Duty Cycle (SSOP)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Duty Cycle (%)
Iout - Duty Cycle (SSOP)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Duty Cycle (%)
Iout - Duty Cycle (SOP)
0
20
40
60
80
100
0
2040
6080
100
Duty Cycle (%)
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(V)
Vo=0.95(V)
Vdd=5V
Tj=120°C(Max)
8bit Active
Ta=25°C
Vdd=5V
Tj=120°C(Max)
8bit Active
Ta=60°C
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(v)
Vo=1.0(V)
Vdd=5V
Tj=140°C(Max)
8bit Active
Ta=85°C
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(V)
Vo=0.95(V)
Iout - Duty Cycle (SOP)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Duty Cycle (%)
Vdd=5v
Tj=140°C(Max)
8bit Active
Ta=25°C
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(V)
Vo=0.95(V)
Vdd=5V
Tj=140°C(Max)
8bit Active
Ta=60°C
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(V)
Vo=0.95(V)
Vdd=5V
Tj=140°C(Max)
8bit Active
Ta=85°C
Vo=0.45(V)
Vo=0.70(V)
Vo=0.95(V)


Số phần tương tự - ST2221A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST2221C ETC-ST2221C Datasheet
471Kb / 17P
   16 BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVERS
logo
Silicon Touch Technolog...
ST2221C SITI-ST2221C Datasheet
217Kb / 17P
   5V CMOS Compatible Input
More results

Mô tả tương tự - ST2221A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Touch Technolog...
ST2221C SITI-ST2221C Datasheet
217Kb / 17P
   5V CMOS Compatible Input
DM133 SITI-DM133 Datasheet
271Kb / 20P
   CMOS Compatible Input/Output
logo
Shindengen Electric Mfg...
MTA011 SHINDENGEN-MTA011_17 Datasheet
202Kb / 4P
   TTL/CMOS Compatible Input (High Active)
logo
Maxim Integrated Produc...
DS21Q352 MAXIM-DS21Q352 Datasheet
167Kb / 13P
   Low Power 5V CMOS or Low Power 3.3V CMOS with 5V Tolerant Input & Outputs
December 29, 1998
logo
Sanken electric
SLA6845MZ SANKEN-SLA6845MZ_15 Datasheet
702Kb / 12P
   CMOS-compatible input (3.3 or 5 V)
logo
STMicroelectronics
74LX1GU04 STMICROELECTRONICS-74LX1GU04 Datasheet
115Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS SINGLE INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUT
logo
Infineon Technologies A...
BTS54040-LBA INFINEON-BTS54040-LBA Datasheet
2Mb / 69P
   CMOS compatible parallel input pins for four channels
Rev. 2.0, 2014-05-26
BTS54040-LBE INFINEON-BTS54040-LBE Datasheet
2Mb / 69P
   CMOS compatible parallel input pins for two channels
Rev. 2.0, 2014-05-26
BTS54220-LBA INFINEON-BTS54220-LBA Datasheet
2Mb / 71P
   CMOS compatible parallel input pins for four channels
Rev. 2.0, 2014-05-26
BTS54220-LBE INFINEON-BTS54220-LBE Datasheet
2Mb / 72P
   CMOS compatible parallel input pins for two channels
Rev. 2.0, 2014-05-26
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com