công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện MMBD914
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

MMBD914 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  MMBD914 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd MMBD914 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd MMBD914 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd MMBD914 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.cj-elec.com
2
B,Nov,2014
Typical Characteristics
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
0.1
1
10
100
0
20406080
1
10
100
1000
0
5
10
15
20
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
Power Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE
Ta
(
)
300
30
3
0.3
FORWARD VOLTAGE
V
F
(V)
300
30
3
Ta=100℃
Ta=25℃
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)
Forward Characteristics
Reverse Characteristics
Ta=25℃
f=1MHz
Capacitance Characteristics
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)


Số phần tương tự - MMBD914

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
MMBD914 TRSYS-MMBD914 Datasheet
113Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MMBD914 FOSHAN-MMBD914 Datasheet
738Kb / 6P
   Silicon Diode in a SOT-23 Plastic Package
logo
Won-Top Electronics
MMBD914 WTE-MMBD914 Datasheet
59Kb / 4P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMBD914 LUGUANG-MMBD914 Datasheet
204Kb / 2P
   High-speed Switching Diode
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBD914 ZOWIE-MMBD914 Datasheet
49Kb / 2P
   HIGH-SPEED SWITCHING DIODE
More results

Mô tả tương tự - MMBD914

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com