công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC145200 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc |
|
MC145200 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc |
7 / 23 page MC145200 •MC145201 MOTOROLA 7 10% 90% OUTPUT tTLH tTHL Figure 11. Switching Waveform 50% tw TEST POINT DEVICE UNDER TEST CL* *Includes all probe and fixture capacitance. Figure 12. Test Circuit MC145200/MC145201 NORMALIZED INPUT IMPEDANCE AT fin — SERIES FORMAT (R + jX) (500 MHz to 2 GHz) 3 4 2 1 Frequency Resistance Capacitive Capacitance Marker (GHz) ( Ω) Reactance ( Ω) (pF) 1 0.5 59.0 – 240 1.33 2 1 34.7 – 118 1.35 3 1.5 28.3 – 68.7 1.54 4 2 37.4 – 45.7 1.74 fin (PIN 11) SOG PACKAGE |
Số phần tương tự - MC145200 |
|
Mô tả tương tự - MC145200 |