công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1331 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SK1331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Drain Current ?밒D=15A@ TC=25C
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1331 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK1331 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK1331 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel Mosfet Transistor
2SK1331
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID= 1mA
500
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=25V; ID=1mA
1.0
5.0
V
RDS(on)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS=10V; ID=8A
0.38
0.50
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS= ±20V;VDS= 0
±1
uA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=400V; VGS= 0
0.1
m A
ton
Turn-on time
VGS=10V;ID=8A;
RL=19Ω
110
ns
toff
Turn-off time
430
ns
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


Số phần tương tự - 2SK1331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SK133 HITACHI-2SK133 Datasheet
189Kb / 3P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK133 ISC-2SK133 Datasheet
827Kb / 2P
   iscN-Channel MOSFET Transistor
2SK1330 ISC-2SK1330 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK1330A ISC-2SK1330A Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
logo
Sanyo Semicon Device
2SK1332 SANYO-2SK1332 Datasheet
86Kb / 3P
   Low-Frequency General-Purpose Amp Applications???
More results

Mô tả tương tự - 2SK1331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK725 ISC-2SK725 Datasheet
58Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=15A@ TC=25C
2SK688 ISC-2SK688 Datasheet
65Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=15A@ TC=25C
2SK922 ISC-2SK922 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 15A@ TC=25C
2SK1016 ISC-2SK1016 Datasheet
69Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=15A@ TC=25C
2SK1222 ISC-2SK1222 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=15A@ TC=25C
2SK529 ISC-2SK529 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=2A@ TC=25C
2SK635 ISC-2SK635 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=3A@ TC=25C
2SK1680 ISC-2SK1680 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=20A@ TC=25C
2SK1461 ISC-2SK1461 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK1544 ISC-2SK1544 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=25A@ TC=25C
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com