công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4760A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comchip Technology

tên linh kiện 1N4760A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0W Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

1N4760A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comchip Technology

  1N4760A Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology 1N4760A Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology 1N4760A Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1N4728A thru 1N4764A
Features
- 1.0 Watt Power Dissipation
- 3.3V - 100V Nominal Zener Voltage
- Standard VZ Tolerance is 5%
Mechanical Data
- Case: DO-41, Glass
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202,
Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Approx. Weight: 0.35 grams
1.0W Zener Diode
1.0W Zener Diode
www.comchiptech.com
COMCHIP
COMCHIP
MDS0312003A
Page 1
Nominal Zener Voltage: 3.3 to 100V
Power Dissipation: 1.0W
DO-41 Glass
Dimensions in inches and (millimeters)
1.0 (25.4)
Min.
1.0 (25.4)
Min.
0.107 (2.71)
Max.
0.185 (4.7)
Max.
0.034 (0.863)
Max.
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Zener Current (see Table page 2)
IZ
Pd / VZ
mA
Power Dissipation
Derate Above 50°C
(Note 1)
Pd
1.0
6.67
W
mW/°C
Thermal Resistance - Junction to Ambient Air
RqJA
175
°C/W
Forward Voltage @ IF = 200 mA
VF
1.2
V
Operating and Storage Temperature Range
Tj,TSTG
-65 to + 200
°C
Note:
1. Valid provided that leads are kept at TL @ 50
°C with lead length = 9.5mm (3/8”) from case.
Maximum Ratings @ TA = 25°C unless otherwise specified


Số phần tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Changzhou Shunye Electr...
1N4760A SY-1N4760A Datasheet
342Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4760A VISHAY-1N4760A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4760A SMC-1N4760A Datasheet
170Kb / 5P
   ZENER DIODES
logo
Microdiode Electronics ...
1N4760A CHENDA-1N4760A Datasheet
110Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
1N4760A FAIRCHILD-1N4760A Datasheet
52Kb / 5P
   Zeners
More results

Mô tả tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N4728A DIODES-1N4728A_08 Datasheet
124Kb / 3P
   1.0W ZENER DIODE
logo
Won-Top Electronics
1N4728A WTE-1N4728A Datasheet
44Kb / 4P
   1.0W ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
1N4728A DIODES-1N4728A_1 Datasheet
451Kb / 4P
   1.0W ZENER DIODE
DS18007 Rev. 16 - 2
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4764A ZSELEC-1N4764A Datasheet
109Kb / 2P
   1.0W ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
SMAZ36-13 DIODES-SMAZ36-13 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
SMAZ39-13 DIODES-SMAZ39-13 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
SMAZ7V5-13 DIODES-SMAZ7V5-13 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Sangdest Microelectroni...
1SMA4741 SMC-1SMA4741 Datasheet
265Kb / 6P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Won-Top Electronics
1SMA4736A WTE-1SMA4736A Datasheet
96Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
SMAZ5V1 DIODES-SMAZ5V1_1 Datasheet
90Kb / 4P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18015 Rev. 14 - 2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com