công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA733M bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UA733M
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UA733M bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button UA733M Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments UA733M Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MECHANICAL DATA
MCFP001A – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 1995
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
U (S-GDFP-F10)
CERAMIC DUAL FLATPACK
4040179 / B 03/95
0.080 (2,03)
0.250 (6,35)
0.019 (0,48)
4 Places
0.300 (7,62) MAX
0.045 (1,14)
0.008 (0,20)
0.050 (1,27)
0.015 (0,38)
0.005 (0,13) MIN
0.026 (0,66)
0.004 (0,10)
0.246 (6,10)
1
10
5
6
0.250 (6,35)
0.350 (8,89)
0.350 (8,89)
0.250 (6,35)
0.050 (1,27)
Base and Seating Plane
0.280 (7,11)
0.230 (5,84)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
E. Falls within MIL STD 1835 GDFP1-F10 and JEDEC MO-092AA


Số phần tương tự - UA733M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA733M TI-UA733M Datasheet
592Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
logo
Rochester Electronics
UA733M ROCHESTER-UA733M Datasheet
628Kb / 1P
   TWO-STAGE VIDEO AMPLIFIER reintroducing the UA733M version 14 pin DIP
logo
Texas Instruments
UA733M TI1-UA733M Datasheet
905Kb / 21P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
UA733MJ TI-UA733MJ Datasheet
592Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
logo
Rochester Electronics
UA733MJ ROCHESTER-UA733MJ Datasheet
628Kb / 1P
   TWO-STAGE VIDEO AMPLIFIER reintroducing the UA733M version 14 pin DIP
More results

Mô tả tương tự - UA733M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA733 TI-UA733_07 Datasheet
592Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
UA733C TI1-UA733C Datasheet
905Kb / 21P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIERS
logo
Harris Corporation
CA3002 HARRIS-CA3002 Datasheet
298Kb / 6P
   DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
logo
Intersil Corporation
EL4430 INTERSIL-EL4430 Datasheet
185Kb / 10P
   Video Instrumentation Amplifiers
logo
Elantec Semiconductor
EL4430C ELANTEC-EL4430C Datasheet
311Kb / 12P
   Video Instrumentation Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM592 NSC-LM592 Datasheet
174Kb / 5P
   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
UA733 ETC2-UA733 Datasheet
157Kb / 5P
   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
TL592 TI1-TL592 Datasheet
95Kb / 5P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER
REVISED NOVEMBER 1991
TL592B TI-TL592B Datasheet
339Kb / 11P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
MA733 PHILIPS-MA733 Datasheet
135Kb / 9P
   Differential video amplifier
April 15, 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com