công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK870 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SK870
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Speed
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK870 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK870 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK870 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel Mosfet Transistor
2SK870
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
C=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID= 10mA
500
V
VGS(TH)
Gate Threshold Voltage
VDS=25V; ID= 1mA
1.0
5.0
V
RDS(ON)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS= 10V; ID=10A
0.23
0.40
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS= ±20V; VDS= 0
±1
uA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=400V; VGS= 0
0.1
mA
ton
Turn-on time
VGS=10V;ID=10A;
RL=15Ω
150
ns
toff
Turn-off time
620
ns
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


Số phần tương tự - 2SK870

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK879 TOSHIBA-2SK879 Datasheet
197Kb / 3P
   N CHANNEL JUNCTION TYPE (GENERAL PURPOSE AND IMPEDANCE CONVERTER AND CONDENSER MICROPHONE APPLICATIONS)
2SK879 TOSHIBA-2SK879 Datasheet
575Kb / 4P
   Silicon N Channel Junction Type General Purpose and Impedance Converter and Condenser Microphone Applications
2SK879 TOSHIBA-2SK879 Datasheet
297Kb / 4P
   General Purpose and Impedance Converter and Condenser Microphone Applications
2SK879 TOSHIBA-2SK879 Datasheet
297Kb / 4P
   General Purpose and Impedance Converter and Condenser Microphone Applications
2SK879-GR TOSHIBA-2SK879-GR Datasheet
297Kb / 4P
   General Purpose and Impedance Converter and Condenser Microphone Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SK870

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
1N3004W SURGE-1N3004W Datasheet
393Kb / 3P
   fast switching speed
logo
Pan Jit International I...
SS0130UFN2B PANJIT-SS0130UFN2B Datasheet
96Kb / 5P
   Fast switching speed
logo
Diodes Incorporated
BAW101-7 DIODES-BAW101-7 Datasheet
79Kb / 4P
   Fast Switching Speed
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448AQW WINNERJOIN-MMBD4448AQW Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1879 ISC-2SK1879 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching Speed
4N90 ISC-4N90 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
6N25 ISC-6N25 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
8N90 ISC-8N90 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching Speed
9N40 ISC-9N40 Datasheet
67Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Nanjing International G...
BAV19WS DGNJDZ-BAV19WS Datasheet
100Kb / 3P
   Fast switching speed
BAV23A DGNJDZ-BAV23A Datasheet
308Kb / 1P
   Fast Switching Speed
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com