công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD10016ERG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LD10016ERG
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.00 inch Single Digit 7 Segment Dual-color LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LD10016ERG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LD10016ERG Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LD10016ERG Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LD10016ERG Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121737
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 3/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
Electrical Characteristics & Absolute Maximum Ratings
Electrical optical
Characteristics
[1]
Absolute Maximum Ratings
[1]
Forward
Voltage@
IF=20mA
Color
Typ.
Max.
Reverse
Current
VR=5V
Power
Dissipation
DC
Forward
Current
Peak Forward
Current
[2]
Per Seg.
3.6
4.4
50
60
25
100
Super Red
Per DP
1.8
2.2
30
60
25
100
Per Seg.
4.4
5
50
80
30
100
Green
Per DP
2.2
2.5
30
80
30
100
Per Seg.
3.8
5.2
50
60
30
100
Ultra Red
Per DP
1.9
2.6
30
60
30
100
Per Seg.
4.2
5.2
50
75
30
100
Ultra Green
Per DP
2.1
2.6
30
75
30
100
Unit:
\
V
V
uA
mW
mA
mA
Notes:
1. At Ta = 25 °C.
2. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse.


Số phần tương tự - LD10016ERG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LD10016AB LIGHTKEY-LD10016AB Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016AD LIGHTKEY-LD10016AD Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016AG LIGHTKEY-LD10016AG Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016AO LIGHTKEY-LD10016AO Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016APG LIGHTKEY-LD10016APG Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
More results

Mô tả tương tự - LD10016ERG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LD10012AB LIGHTKEY-LD10012AB Datasheet
164Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016AB LIGHTKEY-LD10016AB Datasheet
156Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD10016CD LIGHTKEY-LD10016CD Datasheet
157Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD15011ABRG LIGHTKEY-LD15011ABRG Datasheet
100Kb / 3P
   1.50 inch Single Digit 7 Segment Dual-color LED Display
LD5611ABRG LIGHTKEY-LD5611ABRG Datasheet
91Kb / 3P
   0.56 inch Single Digit 7 Segment Dual-color LED Display
LD10013AB LIGHTKEY-LD10013AB Datasheet
176Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 16 Segment LED Display
LD23013AB LIGHTKEY-LD23013AB Datasheet
176Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 16 Segment LED Display
LD10017AB LIGHTKEY-LD10017AB Datasheet
176Kb / 3P
   1.00 inch Single Digit 16 Segment LED Display
LD5621AB LIGHTKEY-LD5621AB Datasheet
166Kb / 3P
   0.56 inch Dual Digit 7 Segment LED Display
LD23011AB LIGHTKEY-LD23011AB Datasheet
158Kb / 3P
   2.30 inch Single Digit 7 Segment LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com