công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM24LC02N8A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện AM24LC02N8A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AM24LC02N8A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AM24LC02N8A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers AM24LC02N8A Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image

  x 
 
   !
("!
ATC
!
#   
7*  6
Figure 3. Acknowledge Response from Receiver
8
1
9
ACKNOWLEDGE
START
SCL FROM MASTER
DATA OUTPUT FROM
TRANSMITTER
DATA OUTPUT FROM
RECEIVER
SCL
Figure 1. Data Validity
SDA
IN
Tf
Thd:Sta
Thd:Dat
Tsu:Dat
Tbuf
Tlow
Thigh
Tlow
Tr
Tsu:Sta
Tsu:Sta
SDA
OUT
Tdh
Taa
DATA STABLE
DATA
CHANGE
SDA
SCL
Figure 2. Definition of Start and Stop
BIT
STOP
START
BIT
SDA
SCL


Số phần tương tự - AM24LC02N8A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
AM24LC02 ANACHIP-AM24LC02 Datasheet
223Kb / 12P
   2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
More results

Mô tả tương tự - AM24LC02N8A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
AM24LC16 ANACHIP-AM24LC16 Datasheet
203Kb / 10P
   2-Wire Serial 16K-bits (2048 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
National Semiconductor ...
NMC2816 NSC-NMC2816 Datasheet
423Kb / 6P
   16K (2K X 8) ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
Anachip Corp
AM24LC04 ANACHIP-AM24LC04 Datasheet
223Kb / 12P
   2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC08 ANACHIP-AM24LC08 Datasheet
202Kb / 10P
   2-Wire Serial 8K-Bit (1024 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM93LC86 ANACHIP-AM93LC86 Datasheet
215Kb / 12P
   16384-bits Serial Electrically Erasable PROM
AM93LC56 ANACHIP-AM93LC56 Datasheet
191Kb / 10P
   2048-bits Serial Electrically Erasable PROM
AM93LC66 ANACHIP-AM93LC66 Datasheet
188Kb / 10P
   4096-bits Serial Electrically Erasable PROM
logo
List of Unclassifed Man...
AM93LC46 ETC-AM93LC46 Datasheet
189Kb / 10P
   1024-bits Serial Electrically Erasable PROM
AV93LC46 ETC1-AV93LC46 Datasheet
214Kb / 9P
   1024-BITS SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
Samsung semiconductor
KM28C64A SAMSUNG-KM28C64A Datasheet
364Kb / 12P
   8K x 8 BIT CMOS ELECTRICALLY ERASABLE PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com