công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP11F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP11F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP11F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

  OP11F Datasheet HTML 1Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 2Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 3Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 4Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 5Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP11F Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
–7–
OP11
REV. A
TIME – ns
20
0
200
400
600
800
20
0
VS = 15V
RL = 2k
TA = 25 C
CL = 100pF
TPC 13. Transient Response
TIME – s
0
020
2
468
10
12
14
16
18
3
2
2
3
1
1
VS = 15V
RL = 2k
TA = 25 C
CL = 100pF
TPC 14. Voltage Follower Pulse Response
FREQUENCY – Hz
28
24
0
1k
1M
10k
100k
20
16
12
8
4
(27)
VS = 15V
RL = 2k
TA = 25 C
TPC 15. Maximum Output Swing vs. Frequency
LOAD RESISTANCE TO GROUND – k
16
14
0
0.1
10
1
12
10
2
8
6
4
NEGATIVE SWING
POSITIVE SWING
VS = 15V
TA = 25 C
TPC 16. Output Voltage vs. Load Resistance
TOTAL SUPPLY VOLTAGE – V
5
4
0
040
10
20
30
3
2
1
TA = 25 C
TPC 17. Quiescent Current vs. Supply Voltage
TEMPERATURE – C
140
130
100
60
140
40
20
020
406080
100
120
120
110
VS = 15V
TPC 18. Power Consumption vs. Temperature


Số phần tương tự - OP11F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP11 AD-OP11 Datasheet
718Kb / 7P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
OP11 AD-OP11 Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. B
OP11 AD-OP11 Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. B
OP110AY AD-OP110AY Datasheet
478Kb / 12P
   Dual Matched Instrumentation Operational Amplifier
OP110CY AD-OP110CY Datasheet
478Kb / 12P
   Dual Matched Instrumentation Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - OP11F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP11 AD-OP11_15 Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
OP11EPZ AD-OP11EPZ Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. B
OP-09 AD-OP-09 Datasheet
718Kb / 7P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
OP11EPZ AD-OP11EPZ Datasheet
260Kb / 12P
   Quad Matched 741-Type Operational Amplifiers
REV. B
OP-11 AD-OP-11_15 Datasheet
727Kb / 7P
   QUAD MATCHED 741 TYPE OPERATIONAL AMPLIGIERS
OP-09 AD-OP-09_15 Datasheet
727Kb / 7P
   QUAN MATCHED 741 TYPE OPERATIONAL AMPLIGIERS
logo
Motorola, Inc
MC1537 MOTOROLA-MC1537 Datasheet
245Kb / 4P
   MATCHED DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM324 HTC-LM324 Datasheet
104Kb / 4P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-LM324 ESTEK-ET-LM324 Datasheet
287Kb / 6P
   Quad Operational Amplifiers
Version 0.2 27 July 2011
logo
National Semiconductor ...
LM3303 NSC-LM3303 Datasheet
200Kb / 10P
   Quad Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com