công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS120T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện SS120T
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SS120T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SS120T Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SS120T Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SS12T THRU SS120T
0.01
0.1
1
0
10
20
30
40
50
50
10
0
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.6
1.4
1.2
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
T =25 C
J
°
T =125 C
J
°
T =150 C
J
°
PULSE WIDTH=300 S
1% DUTY CYCLE
At rated T
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
L
10
0.1
1
10
100
100
400
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
T =25 C
f=1.0MH
J
Z
°
Vsig=50mVp-p
SS12T-SS16T
SS110T-SS120T
SS12T-SS16T
SS110T-SS120T
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP
WWW.JINGHENGGROUP.COM
://
22
-
0
25
50
75
100
125
150
175
0
0.25
0.5
0.75
1
LEAD TEMPERATURE ( C)
°
0.001
0.01
0.1
1.0
100
10
20
0
40
60
80
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE%
T =125 C
J
°
T =25 C
J
°
T =75 C
J
°
SS12T-SS16T
SS1510T-SS120T


Số phần tương tự - SS120T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SS120T JINGHENG-SS120T Datasheet
48Kb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS120T LUGUANG-SS120T Datasheet
1Mb / 3P
   1.0AMP. Low VF Schottky Barrier Rectifiers
Revision:20181014-P1
More results

Mô tả tương tự - SS120T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com