công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5711 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện 1N5711
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

1N5711 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  1N5711 Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. 1N5711 Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES 1N5711 AND 1N6263
Fig.1 Typical variation of fwd. current vs forward. voltage for
primary conduction through the Schottky barrier
Fig.2 Typical forward conduction curve of combination
Schottky barrier and PN junction guard ring
Fig.4 Typical capacitance curve as a function of
reverse voltage
0
0
0.01
0
0
1
2
20
40
60
80
2
2
5
0.5
0.5
5
5
0.1
1
1V
1V
10
100
2
VF
VR
TJ=25 C
°
VF
IF
CJ
IF
mA
mA
pF
Fig.3 Typical variation of reverse current at
various temperatures
0
0
0.01
0.1
25 C
50 C
75 C
100 C
125 C
150 C
1
10
100
5
5
5
5
2
2
2
2
10
10
20
20
30
30
40
40
50V
50V
VR
IR
μA
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP
WWW.JINGHENGGROUP.COM
://
2-6


Số phần tương tự - 1N5711

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N5711 STMICROELECTRONICS-1N5711 Datasheet
52Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
August 1999 Ed: 1A
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5711 CHENYI-1N5711 Datasheet
82Kb / 2P
   400 mWatt Small Signal Schottky Diode 60 to 70 Volts
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
1N5711 AVAGO-1N5711 Datasheet
264Kb / 7P
   Pico Second Switching Speed
logo
Compensated Deuices Inc...
1N5711 CDI-DIODE-1N5711 Datasheet
25Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5711 EIC-1N5711 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5711

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TMMBAT47 STMICROELECTRONICS-TMMBAT47 Datasheet
63Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAT86 MCC-BAT86 Datasheet
159Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
SD101AW VISHAY-SD101AW Datasheet
99Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 16-Dec-05
logo
Micro Commercial Compon...
SD103A MCC-SD103A Datasheet
121Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
STMicroelectronics
BAR18 STMICROELECTRONICS-BAR18 Datasheet
224Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
BAR42 STMICROELECTRONICS-BAR42 Datasheet
54Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL5712 BILIN-LL5712 Datasheet
61Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
BAS281 VISHAY-BAS281_12 Datasheet
175Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
logo
Comchip Technology
CDBV3-54 COMCHIP-CDBV3-54_12 Datasheet
103Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
CDBH3-00340C-G COMCHIP-CDBH3-00340C-G Datasheet
67Kb / 2P
   Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com