công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS72108TP-15I bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS72108TP-15I
Giải thích chi tiết về linh kiện  256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS72108TP-15I bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS72108TP-15I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS72108TP-15I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Rev: 1.08 7/2002
3/12
© 1999, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS72108TP/J
Note: X: “H” or “L”
Note:
Permanent device damage may occur if Absolute Maximum Ratings are exceeded. Functional operation shall be restricted to Rec-
ommended Operating Conditions. Exposure to higher than recommended voltages for extended periods of time could affect device
reliability.
Truth Table
CE
OE
WE
DQ1 to DQ8
VDD Current
H
X
X
Not Selected
ISB1, ISB2
L
L
H
Read
IDD
LX
L
Write
LH
H
High Z
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Supply Voltage
VDD
–0.5 to +4.6
V
Input Voltage
VIN
–0.5 to VDD +0.5
(
≤ 4.6 V max.)
V
Output Voltage
VOUT
–0.5 to VDD +0.5
(
≤ 4.6 V max.)
V
Allowable power dissipation
PD
0.7
W
Storage temperature
TSTG
–55 to 150
oC


Số phần tương tự - GS72108TP-15I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108AGP-10 ETC1-GS72108AGP-10 Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
GS72108AGP-10I ETC1-GS72108AGP-10I Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
GS72108AGP-12 ETC1-GS72108AGP-12 Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
GS72108AGP-12I ETC1-GS72108AGP-12I Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
GS72108AGP-7 ETC1-GS72108AGP-7 Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS72108TP-15I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108ATP ETC1-GS72108ATP Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L083WC2A NANOAMP-N02L083WC2A Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116ATP GSI-GS72116ATP Datasheet
505Kb / 18P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N02L83W2A ONSEMI-N02L83W2A Datasheet
174Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 8
logo
GSI Technology
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12 GSI-GS74116AGP-12 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS78132B GSI-GS78132B Datasheet
227Kb / 11P
   256K x 32 8Mb Asynchronous SRAM
GS76024AB GSI-GS76024AB Datasheet
631Kb / 12P
   256K x 24 6Mb Asynchronous SRAM
GS76024B GSI-GS76024B Datasheet
220Kb / 11P
   256K x 24 6Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com