công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB080P06Q8-0-T3-G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB080P06Q8-0-T3-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB080P06Q8-0-T3-G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06Q8-0-T3-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C069Q8
Issued Date : 2016.01.29
Revised Date :
Page No. : 6/9
MTB080P06Q8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Typical Transfer Characteristics
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
02
4
6
8
Single Pulse Power Rating, Junction to Ambient
(Note on page 2)
0
50
100
150
200
250
300
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TA=25°C
RθJA=40°C/W
VDS=-10V
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
Transient Thermal Response Curves
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, Square Wave Pulse Duration(s)
D=0.5
0.2
1.RθJA(t)=r(t)*RθJA
2.Duty Factor, D=t1/t2
3.TJM-TA=PDM*RθJA(t)
4.RθJA=40°C/W
0.1
0.05
0.02
0.01
Single Pulse


Số phần tương tự - MTB080P06Q8-0-T3-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
MTB080P06Q8 DOINGTER-MTB080P06Q8 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - MTB080P06Q8-0-T3-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com