công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB080P06N6 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB080P06N6
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB080P06N6 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB080P06N6 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06N6 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C069N6
Issued Date : 2016.03.24
Revised Date : 2016.04.15
Page No. : 4/9
MTB080P06N6
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
10
100
1000
0
5
10
15
20
25
30
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
f=1MHz
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=-250
μA
ID=-1mA
Maximum Safe Operating Area
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
RDS(ON)
Limited
DC
10ms
100ms
1ms
100
μs
1s
TA=25°C, Tj=150°C,
VGS=-10V, RθJA=62.5°C/W,
single pulse
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
02
46
8
10
12
14
16
18
20
Qg, Total Gate Charge(nC)
VDS=-48V
ID=-3A
Maximum Drain Current vs Junction Temperature
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
25
50
75
100
125
150
175
Tj, Junction Temperature(°C)
VGS=-10V, Tj(max)=150°C,
RθJA=62.5°C/W, single pulse
Typical Transfer Characteristics
0
3
6
9
12
15
01
23
45
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
VDS=-10V


Số phần tương tự - MTB080P06N6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB080P06N3 CYSTEKEC-MTB080P06N3 Datasheet
461Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB080P06N3-0-T1-G CYSTEKEC-MTB080P06N3-0-T1-G Datasheet
461Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB080P06N6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com