công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB080P06M3-0-T2-G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB080P06M3-0-T2-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB080P06M3-0-T2-G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB080P06M3-0-T2-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C069M3
Issued Date : 2016.04.19
Revised Date :
Page No. : 2/9
MTB080P06M3
CYStek Product Specification
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
-60
Gate-Source Voltage
VGS
±20
V
Continuous Drain Current @ TA=25
°C
-3.2
Continuous Drain Current @ TA=70
°C
ID
-2.6
Pulsed Drain Current
IDM
-18
*1, 3
A
Total Power Dissipation (TA=25℃)
PD
2
*2
W
Linear Derating Factor
0.02
W/
°C
Operating Junction and Storage Temperature
Tj, Tstg
-55~+150
°C
Note : *1
. Pulse width limited by maximum junction temperature
*2. Surface mounted on 1 in² copper pad of FR-4 board
*3. Pulse width≤300μs, duty cycle≤2%
Thermal Data
Parameter
Symbol
Value
Unit
Thermal Resistance, Junction-to-ambient, max
Rth,j-a
62.5*
°C/W
*
Surface mounted on 1 in² copper pad of FR-4 board; 270
°C/W when mounted on min. copper pad
Electrical Characteristics (Tj=25
°C, unless otherwise noted)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Static
BVDSS
-60
-
-
V
VGS=0V, ID=-250μA
∆BVDSS/∆Tj
-
-0.05
-
V/
°C
Reference to 25
°C, ID=-1mA
VGS(th)
-1
-
-2.5
V
VDS=VGS, ID=-250μA
GFS
-
10
-
S
VDS=-5V, ID=-3A
IGSS
-
-
±
100
nA
VGS=±20V, VDS=0V
-
-
-1
VDS=-48V, VGS=0V
IDSS
-
-
-25
μA
VDS=-48V, VGS=0V (Tj=70°C)
-
83
110
ID=-3A, VGS=-10V
*RDS(ON)
-
112
150
m
Ω
ID=-3A, VGS=-4.5V
Dynamic
Ciss
-
498
-
Coss
-
48
-
Crss
-
38
-
pF
VDS=-30V, VGS=0V, f=1MHz
*td(ON)
-
6.9
-
*tr
-
17.4
-
*td(OFF)
-
29.2
-
*tf
-
14.8
-
ns
VDS=-30V, ID=-1A, VGS=-10V, RG=6Ω


Số phần tương tự - MTB080P06M3-0-T2-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB080P06J3 CYSTEKEC-MTB080P06J3 Datasheet
501Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB080P06J3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB080P06J3-0-T3-G Datasheet
501Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB080P06L3 CYSTEKEC-MTB080P06L3 Datasheet
476Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB080P06L3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB080P06L3-0-T3-G Datasheet
476Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB080P06N3 CYSTEKEC-MTB080P06N3 Datasheet
461Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB080P06M3-0-T2-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com