công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS6P02G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Memory Technology

tên linh kiện TS6P02G
Giải thích chi tiết về linh kiện  6A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TMT [Taiwan Memory Technology]
Trang chủ  http://www.tmtech.com.tw
Logo TMT - Taiwan Memory Technology

TS6P02G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Memory Technology

  TS6P02G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Memory Technology TS6P02G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Memory Technology TS6P02G Datasheet HTML 3Page - Taiwan Memory Technology TS6P02G Datasheet HTML 4Page - Taiwan Memory Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Min
Max
Min
Max
A
29.70
30.30
1.169
1.193
B
2.30
2.70
0.091
0.106
C
2.00
2.40
0.079
0.094
D
0.90
1.10
0.035
0.043
E
9.80
10.20
0.386
0.402
F
7.30
7.70
0.287
0.303
G
19.70
20.30
0.776
0.799
H
-
4.80
-
0.189
I
3.80
4.20
0.150
0.165
J
17.00
18.00
0.669
0.709
K
4.40
4.80
0.173
0.189
L
3.40
3.80
0.134
0.150
M
10.80
11.20
0.425
0.441
N
3.10
3.40
0.122
0.134
O
2.50
2.90
0.098
0.114
P
0.65
0.75
0.026
0.030
P/N
= Specific Device Code
G
= Green Compound
YWW
= Date Code
F
= Factory Code
Document Number: DS_D1410101
Version: K15
MARKING DIAGRAM
TS6P01G - TS6P07G
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
TS-6P
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0.1
1
10
100
1000
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p


Số phần tương tự - TS6P02G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS6P02G TSC-TS6P02G Datasheet
50Kb / 2P
   Single Phase 6.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS6P02G TSC-TS6P02G Datasheet
228Kb / 2P
   Single Phase 6.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS6P02G TSC-TS6P02G Datasheet
140Kb / 2P
   Single Phase 6.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS6P02G TSC-TS6P02G Datasheet
240Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS6P02G-K TSC-TS6P02G-K Datasheet
313Kb / 6P
   6A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier
More results

Mô tả tương tự - TS6P02G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
D6JB05 SECOS-D6JB05 Datasheet
394Kb / 2P
   50V ~ 1000V, 6A Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS6B01G TSC-TS6B01G_16 Datasheet
194Kb / 4P
   6A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
GBU601 TSC-GBU601_16 Datasheet
209Kb / 4P
   6A, 50V - 1000V Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifiers
TS6P01G-K TSC-TS6P01G-K Datasheet
313Kb / 6P
   6A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier
TS10B01G TSC-TS10B01G_16 Datasheet
194Kb / 4P
   10A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
DBLS101G TSC-DBLS101G_16 Datasheet
208Kb / 4P
   1A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS15P01G TSC-TS15P01G_16 Datasheet
207Kb / 4P
   15A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS25P04G-K TSC-TS25P04G-K_16 Datasheet
207Kb / 4P
   25A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Memory Technolog...
TS8P01G TMT-TS8P01G_16 Datasheet
341Kb / 4P
   8A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS20P01G TSC-TS20P01G_16 Datasheet
206Kb / 4P
   20A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com