công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZSR235-1AE-12D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - American Zettler, Inc.

tên linh kiện AZSR235-1AE-12D
Giải thích chi tiết về linh kiện  50A (35A) MINIATURE POWER RELAY
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZETTLER [American Zettler, Inc.]
Trang chủ  http://www.azettler.com
Logo AZETTLER - American Zettler, Inc.

AZSR235-1AE-12D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - American Zettler, Inc.

  AZSR235-1AE-12D Datasheet HTML 1Page - American Zettler, Inc. AZSR235-1AE-12D Datasheet HTML 2Page - American Zettler, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
COIL SPECIFICATIONS - SPST (1 FORM A)
Nominal Coil
VDC
Must Operate
VDC
Min. Holding
VDC
Max. Continuous
VDC
Coil Resistance
Ohm ± 10%
AZSR250-1A (50A)
5
3.75
1.7
10.0
50
AZSR250-1AE-5D
9
6.75
3.1
18.0
170
AZSR250-1AE-9D
12
9.00
4.0
24.0
300
AZSR250-1AE-12D
18
13.50
6.5
36.0
675
AZSR250-1AE-18D
24
18.00
8.0
48.0
1200
AZSR250-1AE-24D
COIL SPECIFICATIONS - DPST (2 FORM A)
ORDER NUMBER
Nominal Coil
VDC
Must Operate
VDC
Min. Holding
VDC
Max. Continuous
VDC
Coil Resistance
Ohm ± 10%
AZSR235-2A (35 A)
AZSR250-2A (50 A)
5
3.75
2.1
10.0
50
AZSR235-2AE-5D
AZSR250-2AE-5D
9
6.75
3.8
18.0
170
AZSR235-2AE-9D
AZSR250-2AE-9D
12
9.00
5.0
24.0
300
AZSR235-2AE-12D
AZSR250-2AE-12D
18
13.50
7.5
36.0
675
AZSR235-2AE-18D
AZSR250-2AE-18D
24
18.00
10.0
48.0
1200
AZSR235-2AE-24D
AZSR250-2AE-24D
RELAY ORDERING DATA
PC BOARD LAYOUT
WIRING DIAGRAM
5
1
2
3
4
6
Viewed toward terminals
Viewed toward terminals
10.0
7.0 x 2.5 (4x)
14.7
3.5
22.8
3.3 x 1.3 (2x)
Viewed toward terminals
6,5 x 2 (4x)
2,8 x 0,8 (2x)
10.0
3.5
22.8
14.7
8.2
49.2
25.0
40.0
2.0
4.5
*not used on 1 Form A version
*
*
*
*
*not used on 1 Form A version
*not used on 1 Form A version
*
*
*
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm. Tolerance: ± .25 mm
AZSR235/250
8/17/15
AZSR2
35-1A (35A)
ORDER NUMBER
AZSR2
35-1AE-5D
AZSR2
35-1AE-9D
AZSR2
35-1AE-12D
AZSR2
35-1AE-18D
AZSR2
35-1AE-24D


Số phần tương tự - AZSR235-1AE-12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ZETTLER Electronics
AZSR235-1AE-12D ZETTLER-AZSR235-1AE-12D Datasheet
532Kb / 2P
   50 A (35 A) POWER RELAY
AZSR235-1AE-12D ZETTLER-AZSR235-1AE-12D Datasheet
532Kb / 2P
   50 A (35 A) POWER RELAY
More results

Mô tả tương tự - AZSR235-1AE-12D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AZ726 ETC-AZ726 Datasheet
77Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
AZ961 ETC1-AZ961 Datasheet
62Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
logo
Tyco Electronics
PTF MACOM-PTF Datasheet
199Kb / 3P
   Miniature Power Relay
logo
American Zettler, Inc.
AZ960 AZETTLER-AZ960 Datasheet
78Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
logo
List of Unclassifed Man...
AZ732 ETC1-AZ732 Datasheet
18Kb / 1P
   MINIATURE POWER RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZ169 ZETTLER-AZ169 Datasheet
168Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
logo
OEN India Limited
55H-12-1A OENINDIA-55H-12-1A Datasheet
142Kb / 1P
   MINIATURE POWER RELAY
logo
American Zettler, Inc.
AZ166 AZETTLER-AZ166 Datasheet
115Kb / 3P
   MINIATURE POWER RELAY
AZ672 AZETTLER-AZ672 Datasheet
76Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
AZ725 AZETTLER-AZ725 Datasheet
92Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com