công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4001WS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SM4001WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.3 AmpereSilion Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SM4001WS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nanjing International Group Co

  SM4001WS Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SM4001WS Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SM4001WS Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
0.3 Ampere
Silion Rectifier
50 to 1000 Volts
Features

Low Leakage Current

Glass Passivated Junction
Maximum Ratings

Operating Temperature(Tj): -65
to +150

Storage Temperature(TSTG): -65
to +150

Typical Thermal Resistance(RthJA): 50
/W
Electrical Characteristics @ 25
Unless Otherwise Specified
Average Forward
Current
IF(AV)
Peak Forward Surge
Current
IFSM
10.0A
8.3ms, half sine
Maximum
Instantaneous
Forward Voltage
VF
1.0V-
Maximum DC
Reverse Current At
Rated DC Blocking
Voltage
IR
5.0
PA
TA = 25
Maximum Full Load
Reverse Current
Typical Junction
Capacitance
CJ
15pF
Measured at
1.0MHz, VR=4.0V
50uA-----TA=100
Average ,Full Cycle
9.5mm Lead Length
TL=75
0.3A
-
TA =75
-
TA = 25
-
-
-
30uA
IR
Case Material: Molded Plastic.
UL Flammability
Classification Rating 94V-0
and MSL rating 1

MCC
Part Number
Device
Marking
Maximum
Recurrent
Peak
Maximum
RMS
Voltage
Maximum
DC
Blocking
Voltage
SM4001WS
T1
50V
35V
50V
SM4002WS
T2
100V
70V
100V
SM4003WS
T3
200V
140V
200V
SM4004WS
T4
400V
280V
400V
SM4005WS
T5
600V
420V
600V
SM4006WS
T6
800V
560V
800V
-
-
-
-
-
Reverse
-
-
-
-
-
Voltage
SM4007WS
T7
1000V
700V
1000V
IF=0.5A
Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P"Suffix designates
Compliant. See ordering information)
Note:
1. High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex 7.
SM4001WS THRU SM4007WS
0.3 Ampere Silion Rectifier
A
B
C
D
E
G
a
H
J
SOD-323
Dim
Min
Max
A
2.30
2.70
B
1.60
1.80
C
1.20
1.40
D
1.05 Typical
E
0.25
0.35
G
0.20
0.40
H
0.10
0.15
J
0.05 Typical
a
0
°
8
°
All Dimensions in mm
SOD-323


Số phần tương tự - SM4001WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nantong Hornby Electron...
SM4001 HORNBY-SM4001 Datasheet
253Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
SM4001 RECTRON-SM4001 Datasheet
21Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM4001 BILIN-SM4001 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
SM4001 RECTRON-SM4001 Datasheet
445Kb / 4P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Bytes
SM4001 BYTES-SM4001 Datasheet
149Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM4001WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
GS1010 DGNJDZ-GS1010 Datasheet
280Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
SM4001PL DGNJDZ-SM4001PL Datasheet
248Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
GS1001 DGNJDZ-GS1001 Datasheet
248Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
GS1001FL DGNJDZ-GS1001FL Datasheet
303Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
logo
Texas Instruments
DLP3010 TI1-DLP3010_18 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   0.3 720p DMD
logo
Everlight Electronics C...
ELS-321USOWA EVERLIGHT-ELS-321USOWA Datasheet
111Kb / 6P
   0.3 Single Digit Displays
logo
Grayhill, Inc
75AP36-01-1-10N-C GRAYHILL-75AP36-01-1-10N-C Datasheet
99Kb / 2P
   0.3 Diameter, 200 mA
logo
Texas Instruments
DLP3000 TI1-DLP3000_15 Datasheet
1,023Kb / 38P
[Old version datasheet]   짰 0.3 WVGA Series
DLP3010LC TI1-DLP3010LC Datasheet
626Kb / 42P
[Old version datasheet]   DLP3010LC 0.3 720p DMD
logo
Everlight Electronics C...
ELS-321SURWA EVERLIGHT-ELS-321SURWA Datasheet
120Kb / 7P
   0.3 Single Digit Displays
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com