công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL1045L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SL1045L
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SL1045L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  SL1045L Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SL1045L Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SL1045L Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ÍÔïðìë
Ú·¹ò ï Ú±®©¿®¼ б©»® Ü·­­·°¿¬·±²
ð
ðòë
ï
ïòë
î
îòë
í
íòë
ì
×
ô ßÊÛÎßÙÛ ÚÑÎÉßÎÜ ÝËÎÎÛÒÌ øß÷
ÚøßÊ÷
ð
ë
ïð
ïë
ìòë
ë
Ú·¹ò î ̧°·½¿´ Ú±®©¿®¼ ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­
ðòðððï
ðòððï
ðòðï
ðòï
ï
ïð
ïðð
Ê ô ×ÒÍÌßÒÌßÒÛÑËÍ ÚÑÎÉßÎÜ ÊÑÔÌßÙÛ øÊ÷
Ú
ð
ðòïë
ðòí
ðòìë
ðòê
Ì ã óëëpÝ
ß
Ì ã îëpÝ
ß
Ì ã èëpÝ
ß
Ì ã ïîëpÝ
ß
Ì ã ïëðpÝ
ß
Ú·¹ò í ̧°·½¿´ 못®­» ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­
Ê ô ×ÒÍÌßÒÌßÒÛÑËÍ ÎÛÊÛÎÍÛ ÊÑÔÌßÙÛ øÊ÷
Î
ðòðï
ðòï
ï
ïð
ïðð
ïôððð
ïðôððð
ïððôððð
ð
ë
ïð
ïë
îð
îë
ìë
Ì ã óëëpÝ
ß
Ì ã îëpÝ
ß
Ì ã èëpÝ
ß
Ì ã ïîëpÝ
ß
Ì ã ïëðpÝ
ß
íð
íë
ìð
ï
ïð
ïðð
ïôððð
ïðôððð
ïððôððð
Ú·¹ò ì ̱¬¿´ Ý¿°¿½·¬¿²½» ª­ò 못®­» ʱ´¬¿¹»
ðòï
ï
ïð
ïðð
Ê ô ÜÝ ÎÛÊÛÎÍÛ ÊÑÔÌßÙÛ øÊ÷
Î
º ã ïÓئ
Ú·¹ò ë Ú±®©¿®¼ Ý«®®»²¬ Ü»®¿¬·²¹ Ý«®ª»
ð
î
ì
ê
è
ïð
ïî
îë
ëð
éë
ïðð
ïîë
ïëð
Ì ô ßÓÞ×ÛÒÌ ÌÛÓÐÛÎßÌËÎÛ øpÝ÷
ß
Ò±¬» í
ïéë
Ò±¬» ì
Þ¿­»¼ ±² Ô»¿¼ Ì»³° øÌ ÷
Ô
Ú·¹ò ê Ó¿¨·³«³ ߪ¿´¿²½¸» б©»®
ïôððð
ïðôððð
ïððôððð
ï
ïð
ïðð
ïôððð
ïðôððð
Ì ô ÐËÔÍÛ ÜËÎßÌ×ÑÒ økÍ÷
Ð


Số phần tương tự - SL1045L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
SL1045 FORMOSA-SL1045 Datasheet
378Kb / 3P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
SL1045 FORMOSA-SL1045 Datasheet
830Kb / 3P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
SL1045 CHENDA-SL1045 Datasheet
3Mb / 2P
   10 0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
DIYI Electronic Technol...
SL1045 DYELEC-SL1045 Datasheet
2Mb / 2P
   10 0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
SL1045 ZSELEC-SL1045 Datasheet
271Kb / 3P
   10A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Mô tả tương tự - SL1045L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
SL1045 FORMOSA-SL1045_13 Datasheet
830Kb / 3P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
SB2045L ZSELEC-SB2045L Datasheet
277Kb / 3P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Formosa MS
SB1045L FORMOSA-SB1045L Datasheet
555Kb / 2P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
SDB1045L ZSELEC-SDB1045L Datasheet
199Kb / 2P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Formosa MS
SL1045 FORMOSA-SL1045 Datasheet
378Kb / 3P
   10.0A SUPER BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SBR10U200P5 DIODES-SBR10U200P5 Datasheet
81Kb / 3P
   10.0A SBR짰 SUPER BARRIER RECTIFIER PowerDI짰5
DS31234 Rev. 4 - 2
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SB1045L LEIDITECH-SB1045L Datasheet
1Mb / 2P
   10.0A Schottky BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
10U45 YIXIN-10U45 Datasheet
260Kb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
SB1045L CHENDA-SB1045L Datasheet
1Mb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
MURB1010CT ZSELEC-MURB1010CT Datasheet
232Kb / 2P
   10.0A GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com