công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7989-1BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7989-1BCPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7989-1BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
AD7989-1/AD7989-5
Data Sheet
Figure 2. Load Circuit for Digital Interface Timing
Figure 3. Voltage Levels for Timing
500µA
IOL
500µA
IOH
1.4V
TO SDO
CL
20pF
X% VIO1
Y% VIO1
VIH2
VIL2
VIL2
VIH2
tDELAY
tDELAY
1
FOR VIO ≤ 3.0V, X = 90 AND Y = 10; FOR VIO > 3.0V, X = 70 AND Y = 30.
2MINIMUM VIH AND MAXIMUM VIL USED. SEE DIGITAL INPUTS
SPECIFICATIONS IN TABLE 3.
Rev. A | Page 6 of 24


Số phần tương tự - AD7989-1BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AD7989-1BCPZ-RL7 ETC2-AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet
521Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
logo
Analog Devices
AD7989-1BCPZ-RL7 AD-AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet
595Kb / 24P
   PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7989-1BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AD7989-1BRMZ ETC2-AD7989-1BRMZ Datasheet
521Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
logo
Analog Devices
AD7693 AD-AD7693_17 Datasheet
739Kb / 25P
   500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7946 AD-AD7946_15 Datasheet
538Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS, PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
REV. B
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7690 AD-AD7690 Datasheet
674Kb / 25P
   400 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7691 AD-AD7691_17 Datasheet
921Kb / 29P
   250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7946BRMZ AD-AD7946BRMZ Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7989-1 AD-AD7989-1_17 Datasheet
595Kb / 24P
   PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7686BRM AD-AD7686BRM Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com