công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7981HRMZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7981HRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Temperature, 16-Bit, 600 kSPS PulSAR ADC
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7981HRMZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7981HRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7981HRMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
Data Sheet
AD7981
180k
0
800C 800D 800E 800F
8009
8008
800B
800A
8003
8005
8004
8007
8006
2
0
0
0
33
829
0
27
0
1201
CODE IN HEX
140k
160k
100k
120k
60k
20k
80k
40k
38751
168591
52710
Figure 11. Histogram of a DC Input at the Code Center, VREF = 5.0 V
70k
0
7FFF
8008
8001
8000
8003
8002
8005
8004
8007
8006
0
0
150
2
59691
5428
59404
3
93
CODE IN HEX
60k
50k
30k
10k
40k
20k
6295
Figure 12. Histogram of a DC Input at the Code Transition, VREF = 5.0 V
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
VREF (V)
–55°C
+175°C
+25°C
SINAD
ENOB
Figure 13. SINAD and ENOB vs. Reference Voltage (VREF)
60k
0
7FFA
8006
7FFC
7FFB
7FFE 7FFF
7FFD
8001
8000
8003 8004 8005
8002
0
0
0
0
539
16
14
502
CODE IN HEX
50k
30k
10k
40k
20k
32417
52212
31340
7225
6807
Figure 14. Histogram of a DC Input at the Code Center, VREF = 2.5 V
95
85
87
89
92
91
93
94
86
88
90
–10
0
INPUT LEVEL (dB OF FULL SCALE)
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
Figure 15. SNR vs. Input Level
80
85
90
95
100
105
110
–120
–118
–116
–114
–112
–110
–108
–106
–104
–102
–100
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VREF (V)
–55°C
+175°C
+25°C
SFDR
THD
Figure 16. THD and SFDR vs. Reference Voltage (VREF)
Rev. 0 | Page 9 of 25


Số phần tương tự - AD7981HRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7981HRMZ AD-AD7981HRMZ Datasheet
1Mb / 26P
   High Temperature, 16-Bit, 600 kSPS PulSAR ADC
More results

Mô tả tương tự - AD7981HRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7981 AD-AD7981_17 Datasheet
1Mb / 26P
   High Temperature, 16-Bit, 600 kSPS PulSAR ADC
AD7699 AD-AD7699 Datasheet
542Kb / 28P
   16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7664 AD-AD7664_17 Datasheet
556Kb / 25P
   16-Bit, 570 kSPS PulSAR Unipolar CMOS ADC
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7664ASTZRL AD-AD7664ASTZRL Datasheet
320Kb / 24P
   16-Bit, 570 kSPS PulSAR Unipolar CMOS ADC
REV. E
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7660 AD-AD7660_17 Datasheet
488Kb / 21P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR Unipolar CMOS ADC
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com