công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7091R-2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7091R-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-/4-/8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit SAR ADC
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7091R-2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7091R-2 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7091R-2 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 42 page
background image
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8
Data Sheet
Rev. C | Page 10 of 42
Pin No.
Mnemonic
Description
TSSOP
LFCSP
18
16
SCLK
Serial Clock. This pin acts as the serial clock input.
19
17
CONVST
Convert Start Input Signal. Edge triggered logic input. The falling edge of CONVST places the
track-and-hold mode into hold mode and initiates a conversion.
20
18
VDRIVE
Logic Power Supply Input. The voltage supplied at this pin determines at what voltage the
interface operates. Connect decoupling capacitors between VDRIVE and GND. Typical recommended
values are 10 µF and 0.1 µF. The voltage range on this pin is 1.8 V to 5.25 V and may be different
to the voltage range at VDD.
Not
applicable
21
EPAD
Exposed Pad. The exposed pad is not connected internally. It is recommended that the pad be
soldered to GND.


Số phần tương tự - AD7091R-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AD7091R-2BRUZ ETC2-AD7091R-2BRUZ Datasheet
1Mb / 41P
   2-/4-/8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 16-/20-/24-Lead TSSOP
AD7091R-2BRUZ-RL7 ETC2-AD7091R-2BRUZ-RL7 Datasheet
1Mb / 41P
   2-/4-/8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 16-/20-/24-Lead TSSOP
More results

Mô tả tương tự - AD7091R-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8028 TI-ADS8028 Datasheet
904Kb / 34P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1-MSPS, 8-Channel, SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7298-1 AD-AD7298-1_17 Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
AD7298-1 AD-AD7298-1 Datasheet
739Kb / 24P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
AD7091 AD-AD7091 Datasheet
448Kb / 20P
   1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 8-Lead LFCSP
REV. A
logo
List of Unclassifed Man...
AD7091R-2BRUZ ETC2-AD7091R-2BRUZ Datasheet
1Mb / 41P
   2-/4-/8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 16-/20-/24-Lead TSSOP
logo
Analog Devices
AD7866ARUZ AD-AD7866ARUZ Datasheet
585Kb / 24P
   Dual 1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC with Serial Interface
REV. A
AD7262 AD-AD7262_17 Datasheet
881Kb / 33P
   1 MSPS, 12-Bit, Simultaneous Sampling SAR ADC
AD7866 AD-AD7866 Datasheet
304Kb / 20P
   Dual 1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC with Serial Interface
REV. 0
AD7866 AD-AD7866_15 Datasheet
585Kb / 24P
   Dual 1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC with Serial Interface
REV. A
AD7866 AD-AD7866_17 Datasheet
430Kb / 25P
   Dual 1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC with Serial Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com