công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2219A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2N2219A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Collector Current- IC= 0.8A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2N2219A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2N2219A Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2N2219A Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Website:www.iscsemi.cn
isc Silicon NPN Power Transistor
2N2219A
DESCRIPTION
·
Collector Current- IC= 0.8A
·
Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: V(BR)CEO= 40V(Min)
APPLICATIONS
·
Designed for general-purpose switching and linear
amplification.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-a
Thermal Resistance,Junction to Ambient
187.5
K/W
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
75
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
40
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
IC
Collector Current-Continuous
0.8
A
IBM
Base Current-Peak
0.2
A
PC
Collector Power Dissipation@TC=25℃
0.8
W
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-65~150


Số phần tương tự - 2N2219A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
2N2219A PHILIPS-2N2219A Datasheet
55Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 Sep 03
logo
Comset Semiconductor
2N2219A COMSET-2N2219A Datasheet
209Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
TT Electronics.
2N2219A TTELEC-2N2219A Datasheet
247Kb / 3P
   SILICON SWITCHING NPN TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
2N2219A STMICROELECTRONICS-2N2219A Datasheet
73Kb / 8P
   HIGH SPEED SWITCHES
June 1999
logo
Seme LAB
2N2219A SEME-LAB-2N2219A Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
More results

Mô tả tương tự - 2N2219A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1163A ISC-2SD1163A Datasheet
134Kb / 2P
   Collector Current: IC= 7A
2SB923 ISC-2SB923 Datasheet
83Kb / 2P
   High Collector Current:: IC= -20A
2N5428 ISC-2N5428 Datasheet
188Kb / 2P
   Contunuous Collector Current-IC= 7A
2SD879 ISC-2SD879 Datasheet
142Kb / 2P
   High Collector Current-IC= 3.0A
2N5430 ISC-2N5430 Datasheet
188Kb / 2P
   Contunuous Collector Current-IC= 7A
2SB891 ISC-2SB891 Datasheet
106Kb / 2P
   High Collector Current -IC= -2A
logo
SHIKUES Electronics
BCW66 SKTECHNOLGY-BCW66 Datasheet
489Kb / 2P
   High Collector Current
BCX54 SKTECHNOLGY-BCX54 Datasheet
405Kb / 2P
   High Collector Current
BCX55 SKTECHNOLGY-BCX55 Datasheet
405Kb / 2P
   High Collector Current
BCP56 SKTECHNOLGY-BCP56 Datasheet
669Kb / 3P
   High Collector Current
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com