công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N001-S02-BL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N001-S02-BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 2 ft.
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N001-S02-BL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N001-S02-BL Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N001-S02-BL Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PVC 4-pair stranded UTP
RJ45 male connectors
Integral strain relief for long life
Snagless Connectors
Molded snagless boots prevent locking tabs from damage
Specifications
INPUT
Cable Length (ft.)
2
Cable Length (m)
0.61
PHYSICAL
Color
Blue
CONNECTIONS
Connector A
RJ45 (MALE)
Connector B
RJ45 (MALE)
CERTIFICATIONS
Certifications
RoHS-Compliant
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
© 2016 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does
not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.
Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
http://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies
2 / 2


Số phần tương tự - N001-S02-BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N001-S01-BL TRIPPLITE-N001-S01-BL Datasheet
516Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 1 ft.
N001-S03-BL TRIPPLITE-N001-S03-BL Datasheet
515Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 3 ft.
N001-S04-BL TRIPPLITE-N001-S04-BL Datasheet
520Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 4 ft.
N001-S05-BL TRIPPLITE-N001-S05-BL Datasheet
516Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 5 ft.
N001-S06-BL TRIPPLITE-N001-S06-BL Datasheet
520Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 6 ft.
More results

Mô tả tương tự - N001-S02-BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N001-S01-BL TRIPPLITE-N001-S01-BL Datasheet
516Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 1 ft.
N001-S04-BL TRIPPLITE-N001-S04-BL Datasheet
520Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 4 ft.
N001-S06-BL TRIPPLITE-N001-S06-BL Datasheet
520Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 6 ft.
N001-S03-BL TRIPPLITE-N001-S03-BL Datasheet
515Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 3 ft.
N001-S05-BL TRIPPLITE-N001-S05-BL Datasheet
516Kb / 2P
   Cat5e 350 MHz Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 5 ft.
N002-075-BL TRIPPLITE-N002-075-BL Datasheet
171Kb / 3P
   Cat5e 350 MHz Molded UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 75 ft.
N201-S02-BL TRIPPLITE-N201-S02-BL Datasheet
493Kb / 2P
   Cat6 Gigabit Snagless Molded Slim UTP Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 2 ft.
N002-015-WH TRIPPLITE-N002-015-WH Datasheet
167Kb / 3P
   Cat5e 350 MHz Molded UTP Patch Cable (RJ45 M/M), White, 15 ft.
N001-002-BL TRIPPLITE-N001-002-BL Datasheet
480Kb / 3P
   Cat5e 350MHz Snagless Molded Patch Cable (RJ45 M/M) - Blue, 2-ft.
N261-S02-BL TRIPPLITE-N261-S02-BL Datasheet
173Kb / 3P
   Cat6a Gigabit Snagless Molded Slim UTP Network Patch Cable (RJ45 M/M), Blue, 2 ft.
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com